Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LP2707A Datasheet(PDF) 6 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

Part # LP2707A
Description  High efficiency AC / DC converter control chip
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LANDP [Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.chip-hope.com/
Logo LANDP - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

LP2707A Datasheet(HTML) 6 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

  LP2707A Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2707A Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2707A Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2707A Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2707A Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2707A Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2707A Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
LP2707A
高效率 AC/DC 转换器控制芯片
LP2707A_CN_DS_Rev.1.7
www.chip-hope.com
SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only
板出现过热现象。
自动重启动
一旦出现故障,例如在输出过载、输出短路或开
环情况下,LP2707A 进入自动重启动操作。每当
FB 引脚电压拉高时,一个由振荡器记时的内部
记数器会重新置位。如果 64 ms 内 FB 引脚未被
拉高,功率 MOSFET 开关通常被禁止 1.2 秒。
自动重启动电路对功率 MOSFET 进行交替使能
和关闭,直到故障排除为止。
PCB 设计
在设计 LP2707A PCB 时,需要遵循以下指南:
单点接地:
在输入滤波电容与连接到源极引脚的铜铂
区域使用单点接地。
旁路电容(CBP):
BP引脚电容应放置在距离BP引脚和源极引
脚最近的地方。
初级环路面积:
由输入滤波电容、变压器初级及LP2707A组
成的初级环路面积应尽可能小。
初级箝位电路:
箝位电路用来限制MOSFET关闭时漏极引
脚出现的峰值电压。在初级绕组上使用一个RCD
箝位或一个Zener(~200 V)及二极管箝位即能够
实现。在任何情况下,为改善EMI,从箝位元件
到变压器再到LP2707A的电路路径应保证最小。
Y-电容:
应将Y电容直接放置在初级输入滤波电容
正极和变压器次级的共地/返回极接脚之间。这
样放置会使高幅值的共模浪涌电流远离
LP2707A。注意:如果在输入端使用了π(C、L、
C)型EMI滤波器,那么滤波器内的电感应放置在
输入滤波器电容的负极之间。
光耦(隔离反激):
将光耦合器置于靠近LP2707A的地方来缩
短初级侧铺铜走线的长度。令高电流、高电压的
漏极及箝位电路的铺铜走线远离光耦合器以避
免噪声信号的干扰。
输出二极管:
要达到最佳的性能,连接次级绕组、输出二
极管及输出滤波电容的环路区域面积应最小。此
外,与二极管的阴极和阳极连接的铜铂区域应足
够大,以便用来散热。最好在安静的阴极留有更
大的铜铂区域。阳极铺铜区域过大会增加高频辐
射EMI。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com