Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LP2801CL Datasheet(PDF) 5 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

Part # LP2801CL
Description  Non-IsolatIon Control Drive
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LANDP [Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.chip-hope.com/
Logo LANDP - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

LP2801CL Datasheet(HTML) 5 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

  LP2801CL Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2801CL Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2801CL Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2801CL Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2801CL Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2801CL Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2801CL Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
LP2801CL
非隔离降压开关电源恒压控制驱动
LP2801CL_CN_DS_Rev.0.97
www.chip-hope.com
ZHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only
内部结构框图
VCC
欠压保护
+
-
-
上电重置
4.3V
3.0V
CS
+
-
电流检测
GND
恒压恒流控制
& 逻辑控制
Vcs_ref
C
FB
前沿消隐
退磁检测
恒流模式
1.2V
恒压模式
EA
开路
功率三极管
VCC钳位
控制驱动
供电
图 4 LP2801CL 内部框图
应用信息
LP2801CL 是一款高效率高精度的非隔离降压开
关电源恒压控制驱动芯片。采用恒压控制模式,
工作在 QR 模式,内部集成高压功率管,可靠性高。
且只需很少的外围组件就可以达到优异的恒压特
性。
启动
芯片仅需 1uA 的启动电流,系统上电后启动电阻
对 Vcc 的电容进行充电,当 Vcc 电压达到芯片开
启阈值时,芯片内部控制电路开始工作。系统启
动后,Vcc 由内部专有的供电电路进行供电。
恒压控制,输出电压设置
恒压控制由反馈输入端 FB 阈值电压设定,计算公
式如下:
d
FB
FBL
FBH
FBL
O
V
-
V
R
R
R
V
其中,V
O 要设定的输出电压,VFB 是芯片内部设
定的阈值电压 1.2V,R
FBH 是 FB 上分压电阻,RFBL
是 FB 下分压电阻,V
d 续流管的导通压降。
过压保护电阻设置
当 FB 检测到的平台电压达到内部设定的开路保
护阈值 1.6V 时,系统进入开路保护。
d
FBL
FBH
FBL
OVP
V
-
R
)
R
(R
*
1.6
V
其中,Vovp 是需要设定的输出过压保护电压
Buck 架构电感设定
当 LP2801CL 工作于 QR 模式,功率管导通时,流
过储能电感的电流从零开始上升,导通时间为:
O
IN
PK
on
V
-
V
I
L
t
其中,L 是电感量;I
PK 是芯片固定的电感峰值电



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com