Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TPF113 Datasheet(PDF) 8 Page - 3PEAK INC.

Part # TPF113
Description  Zero-PeakingTM, Ultra-low Power, 3-Channel SD Video Buffer with LPF
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  3PEAK [3PEAK INC.]
Direct Link  http://www.3peakic.com/
Logo 3PEAK - 3PEAK INC.

TPF113 Datasheet(HTML) 8 Page - 3PEAK INC.

Back Button TPF113 Datasheet HTML 2Page - 3PEAK INC. TPF113 Datasheet HTML 3Page - 3PEAK INC. TPF113 Datasheet HTML 4Page - 3PEAK INC. TPF113 Datasheet HTML 5Page - 3PEAK INC. TPF113 Datasheet HTML 6Page - 3PEAK INC. TPF113 Datasheet HTML 7Page - 3PEAK INC. TPF113 Datasheet HTML 8Page - 3PEAK INC. TPF113 Datasheet HTML 9Page - 3PEAK INC. TPF113 Datasheet HTML 10Page - 3PEAK INC.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
TPF113
Zero-PeakingTM, Ultra-low Power, 3-Channel SD Video Buffer with LPF
REV 2.3
©2011 3Peak Incorporated.
~ 8 ~
www.3peakic.com
在此:
TJMAX = Maximum junction temperature
TAMAX = Maximum ambient temperature
Θ JA = Thermal resistance of the package
IC实际上产生的最大功耗为总静态电源电流乘
以总供电电压再加上
IC由于负载产生的功耗,即:
在此:
VS = Supply voltage
ISMAX = Maximum quiescent supply current
VOUT = Maximum output voltage of the application
RLOAD = Load resistance tied to ground
此外,
TPF113具备内部的短路保护电路。如果输
出无限接近短路,输出电流将不被允许超过±
65mA,以使芯片功耗不会过大而造成其内部过
热,同时避免电流过大最终危及金属完整性。对
于瞬态的短路,产品也是安全的。
在视频应用中,可以使用
75Ω的匹配电阻,它会
提供额外的短路保护,同时应该尽量避免输出短
路,以免损坏器件。
电源旁路印刷电路板布局
TPF113 与其他最新的运算放大器一样,为了获
得最佳性能,需要对其进行良好的印刷电路板布
局:引线长度应尽可能短,电源引脚必须很好的
旁路以减少振荡风险。对于一般性的单电源供电,
在“
+VS” 和“GND”间“并联放置”一个4.7μF
的钽电容和一个
0.1μF的陶瓷电容即可。
相关产品选型指南
产品型号
产品描述
注解
TPF110
/TPF110L
超低功耗、具有关断功能及
SAG 校正的、1 通道六阶
9MHz 视频滤波驱动器
TPF110: 静态电流 3.9mA, THD 0.1%
TPF110L: 静态电流 2mA, THD 0.2%
TPF111
超便携、单通道
SD 视频滤波器
3V/5V, -3dB 带宽 9MHz 适用于 CVBS, 6dB 增益
TPF114
具有六阶
9MHz 低通滤波器和 6dB 增益的、4 通道
SDTV 视频放大器,支持 CVBS 复合视频和分量视频
3V/5V,四个 SDTV 通道适用于 CVBS、S-Video、
Y'Pb'Pr'-480i/576i、Y'U'V'或 RGB
TPF116
具有六阶
9MHz 滤波器和 6dB 增益的、6 通道 SDTV
视频缓冲器,支持
CVBS、S-视频和分量视频
3V/5V,六个 SDTV 通道适用于 CVBS、S-Video、
Y'Pb'Pr'-480i/576i、Y'U'V'或 RGB,极低功耗
TPF123
超低功耗、具有
18MHz 低通滤波器、3 通道 EDTV 视
频线路驱动器
六阶
18MHz 低通滤波适合 Y'Pb'Pr'-480p/576p,
6dB 增益,支持 3V/5V
TPF133
超低功耗、具有
36MHz 滤波器和 6dB 增益、3 通道
HD 视频滤波驱动器
六阶
36MHz 滤波适合高清视频,支持 3V/5V
TPF134
具有
1-SD 和 3-HD 滤波器和 6dB 增益的、4 通道视频
滤波驱动器
一个
SD通道用于CVBS复合视频,三个HD通道
用于
Y'Pb'Pr'-1080i/720p、R'G'B'或VGA/SVGA/XGA
TPF136
极低功耗、具有
3-SD 和 3-HD 六阶滤波器和 6dB 增
益的、
6 通道视频缓冲器
三个
SD 通道用于 CVBS、YC 或 Y'Pb'Pr'-480i/576i,
三个
HD 通道用于 Y'Pb'Pr'-1080i/720p、R'G'B'/VGA
TPF143
超低功耗、
6dB 增益、3 通道全高清(1080p)视频滤波
驱动器
支持
3V/5V,六阶 72MHz 视频重构滤波器适合
全高清
1080p
TPF144
具有
1-SD 和 3-全高清(1080p)滤波器和 6dB 增益的、
4 通道视频放大器
3V/5V,一个 SDTV 通道用于 CVBS,三个全高
清
(1080p60)通道用于 Y'Pb'Pr', R'G'B'或 RGB 输出
TPF146
极低功耗、具有
3-SD 和 3-全高清(1080p)六阶滤波器
和
6dB 增益的、6 通道视频缓冲器
三个
SD 通道用于 CVBS, YC 或 Y'Pb'Pr'-480i/576i,
三个全高清通道用于
Y'Pb'Pr'-1080p、R'G'B'或
Computer RGB 输出
TPF153
超低功耗、
3 通道 6dB 增益视频缓冲器
Bypass 220MHz with 1,000 V/
μs Slew Rate for
Y'Pb'Pr' or R'G'B' signal buffering and driving
ss
=+
OUT
MAX
SMAX
OUT
L
V
PD
V
I
V
V
R
(
)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com