Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TPF114 Datasheet(PDF) 9 Page - 3PEAK INC.

Part # TPF114
Description  Low-power, 4-Channel 6th-order SD Video Filter Driver
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  3PEAK [3PEAK INC.]
Direct Link  http://www.3peakic.com/
Logo 3PEAK - 3PEAK INC.

TPF114 Datasheet(HTML) 9 Page - 3PEAK INC.

Back Button TPF114 Datasheet HTML 3Page - 3PEAK INC. TPF114 Datasheet HTML 4Page - 3PEAK INC. TPF114 Datasheet HTML 5Page - 3PEAK INC. TPF114 Datasheet HTML 6Page - 3PEAK INC. TPF114 Datasheet HTML 7Page - 3PEAK INC. TPF114 Datasheet HTML 8Page - 3PEAK INC. TPF114 Datasheet HTML 9Page - 3PEAK INC. TPF114 Datasheet HTML 10Page - 3PEAK INC. TPF114 Datasheet HTML 11Page - 3PEAK INC.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
TPF114
Low-power, 4-Channel 6th-order SD Video Filter Driver
REV1.2
www.3peakic.com
~ 9 ~
©2011 3PEAK INCORPORATED
封装信息
10 引脚 MSOP 封装
——主体 3.00 mm [MSOP_N]
单位
英寸
毫米
尺寸范围
最小
正常
最大
最小
正常
最大
引脚数
n
10
10
引脚间距
e
.020
0.50
总高度
A
.031
.047
0.80
1.00
1.20
塑模封装厚度
A2
.030
.038
0.76
0.97
悬空间隙
A1
.000
.008
0.00
0.20
总宽度
E1
.185
.201
4.70
5.10
塑模封装宽度
E
.114
.122
2.90
3.00
3.10
总长度
D
.114
.122
2.90
3.00
3.10
底脚长度
L
.016
.026
0.41
0.65
底角倾斜角
Φ
0°
6°
0°
6°
引脚厚度
C
.006
0.152
引脚宽度
b
.012
0.30
注:尺寸
D 和 E 不包括塑模毛边或突起。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com