Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

74HC595D Datasheet(PDF) 4 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # 74HC595D
Description  3-state 8-bit shift register
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

74HC595D Datasheet(HTML) 4 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  74HC595D Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. 74HC595D Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. 74HC595D Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. 74HC595D Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. 74HC595D Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. 74HC595D Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. 74HC595D Datasheet HTML 7Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. 74HC595D Datasheet HTML 8Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
深圳市富满电子有限公司
SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.
74HC595D(文件编号:S&CIC1040)
3 态 8 位移位寄存器
第 4 页 共 8 页
九、 时序图
(注:)
此图表示高阻抗时段.
十、 最大额定值
符号
特性
参数值
单位
Vcc
工作电压
-0.5 ~ +7
V
Vl
直流输入电压
-0.5 ~Vcc+0.5
V
Vo
直流输出电压
-0.5 ~Vcc+0.5
V
Ilk
直流正向输入
±20
mA
Iok
直流正向输出
±20
mA
Io
直流输出电流
±35
mA
Icc or IGND
VCC 或 GND 电流
±70
mA
Pd
功耗
500(*)
mW
Tstg
储存温度
-65 ~+150
℃
TL
焊接温度(10 秒)
300
℃
建议使用值
符号
特性
参数值
单位
Vcc
工作电压
2 ~ 6
V
Vl
输入电压
0~ Vcc
V
Vo
输出电压
0 ~Vcc
V
Topt
工作温度
-55 ~125
℃
tr, tf
输入转变时间
Vcc=2.0V
0 ~1000
ns
Vcc=4.5V
0 ~ 500
ns
Vcc=6.0V
0 ~ 400
ns



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com