Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

DB06LT Datasheet(PDF) 9 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # DB06LT
Description  LED power spotlight driver IC
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

DB06LT Datasheet(HTML) 9 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Back Button DB06LT Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. DB06LT Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. DB06LT Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. DB06LT Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. DB06LT Datasheet HTML 7Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. DB06LT Datasheet HTML 8Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. DB06LT Datasheet HTML 9Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. DB06LT Datasheet HTML 10Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. DB06LT Datasheet HTML 11Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
深圳市富满电子有限公司
SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.
DB06LT (文件编号:S&CIC0977)
LED 功率射灯驱动 IC
第 9 页 共 11 页
变压器规格
结构图
骨架类型
PIN 数目
脚距
排距
备注
EE10 立式 PC40
4+4
2.5mm
7.75mm
Ae=11.5mm²
原理图
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
6
5
4
3
2
1
D
C
B
A
Titl e
Nu mber
R ev i sio n
S ize
B
Dat e:
1 -Au g-2 01 1
S heet
o f
F ile:
F :\威力王
\刘兵的图库
\OEM\变压器设计
\变
压器设计原理图.Dd b
Drawn B y:
4
3
2
1
8
5
1
2
3
4
5
6
7
8
底部脚朝上
N1 初级
N2 反馈
N3 次级
绕制要求:
绕组(由内到外)
绕制要求
匝数
圈数*根数
N1 初级
从 Pin3 起到 Pin4 收、密绕
220Ts
Ø0.12*1P
N3 次级
从 Pin8 起到 Pin5 收、密绕
38Ts
Ø0.25*1P
N2 反馈
从 Pin2 起到 Pin1 收、居中均匀绕
16Ts
Ø0.12*1P
备注:
1、PIN6、7 OUT;
2、线包包黄色玛拉胶纸,绕线时请注意绕线方向,避免绕组起收脚交叉,绕线必须平整;
3、磁芯加气隙,真空锓油,烤箱烘干,另变压器骨架上需贴上名称和供应商标签以方便区分
电气要求:
1、电感量:Lp(N1)3.5mH±10%;
2、漏感量:Ls(N1)≦600uH;
3、耐压:PRI(初级 N1)---SEC(次级 N3)2500VAC/5ma/60s
PRI(初级 N1)/SEC(次级 N3)---CORE 磁芯
1500VAC/5ma/60s



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com