Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

FM7124MB Datasheet(PDF) 4 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # FM7124MB
Description  LED power spotlight driver IC
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

FM7124MB Datasheet(HTML) 4 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  FM7124MB Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM7124MB Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM7124MB Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM7124MB Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM7124MB Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM7124MB Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM7124MB Datasheet HTML 7Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM7124MB Datasheet HTML 8Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM7124MB Datasheet HTML 9Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
深圳市富满电子有限公司
SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.
FM7124MB (文件编号:S&CIC1252)
LED 功率射灯驱动 IC
www.superchip.cn
第
4 页 共 9 页
Version 1.0
电气特性
(无特别说明情况下,VCC=14V,TA=25℃)
符号
描述
条件
最小值
典型值
最大值
单位
电源电压
VCC_CLAMP
VCC 钳位电压
1mA
15
V
VCC_ON
VCC 启动电压
VCC 上升
14
V
VCC_UVLO
VCC 欠压保护阈值
VCC 下降
9.2
V
IST
VCC 启动电流
VCC=VCC-ON-1V
50
uA
IOP
VCC 工作电流
FOP=70KHZ
120
uA
电流采样
VCS_TH
电流检测阈值
493
500
507
mV
TLEB
前沿消隐时间
500
Ns
TDELAY
芯片关断延迟
200
Ns
工作频率
FMIN
最小工作频率
3
KHz
FMAX
最大工作频率
90
KHz
最大占空比
DMAX
系统工作最大占空比
42
%
功率管
RDS_ON
功率管导通阻抗
VGS=10V/IDS=0.5A
5
Ω
BVDSS
功率管的击穿电压
VGS=0V/IDS=250uA
650
V
IDSS
功率管漏电流
VGS=0V/vDS=650v
10
uA
过温保护
TSD
热关断温度
170
℃
TSD_HYS
过热保护迟滞
40
℃



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com