Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

FM9022SS Datasheet(PDF) 4 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # FM9022SS
Description  Non-isolated step-down LED constant current driver IC
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

FM9022SS Datasheet(HTML) 4 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  FM9022SS Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM9022SS Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM9022SS Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM9022SS Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM9022SS Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM9022SS Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM9022SS Datasheet HTML 7Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM9022SS Datasheet HTML 8Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
深圳市富满电子有限公司
SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.
FM9022SS(文件编号:S&CIC1172)
非隔离降压型 LED 恒流驱动 IC
www.superchip.cn
第 4 页 共 8 页
Version 1.0
VCS_SHORT
短路时电流检测阈值
输出短路
200
mV
TLEB
前沿消隐时间
500
ns
TDELAY
芯片关断延迟
200
ns
内部时间控制
TOFF_MIN
最小退磁时间
4.5
us
TOFF_MAX
最大退磁时间
240
us
TON_MAX
最大开通时间
28
us
VROVP
ROVP 引脚电压
0.5
V
过热保护
TREG
过热保护温度
150
℃
注 4:典型参数值为
25˚C 下测得的参数标准。
注 5:规格书的最小、最大规范范围由测试保证,典型值由设计、测试或统计分析保证。
典型应用图
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
6
5
4
3
2
1
D
C
B
A
Title
Number
Revision
Size
B
Date:
10-Apr-2014
Sheet of
File:
E:\E盘\规格书\规格图\规格图-0\ZBO\FM9022SS\FM9022SS.ddb
Drawn By:
DRA IN
DRA IN
GND
GND
CS
SOURCE
V CC
ROV P
1
2
3
4
5
6
7
8
+
+
1
3
FR1
10R
保险电阻
C1
4.7uF
R1
2.2M
R3
100K
C2
4.7uF
R5
1.6R
T1
EE10
R2 15K
D6
RS1M
C3
2.2uF
R6
100K
LED1
LED*n
D5
ES1J
MB6S
DB1
3-7W 典型应用图
应用信息
FM9022SS 是一款专用于 LED 照明的恒流驱动芯片,应用于非隔离降压型 LED 驱动电源。采用专利的恒流
架构和控制方法,芯片内部集成 600V 功率开关,只需要极少的外围组件就可以达到优异的恒流特性。而且无需
辅助绕组供电和检测,系统成本极低。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com