Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

P5KF Datasheet(PDF) 2 Page - Nais(Matsushita Electric Works)

Part # P5KF
Description  CONNETTORI A PASSO STRETTO PER C.S. (0.5 mm)
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NAIS [Nais(Matsushita Electric Works)]
Direct Link  
Logo NAIS - Nais(Matsushita Electric Works)

P5KF Datasheet(HTML) 2 Page - Nais(Matsushita Electric Works)

  P5KF Datasheet HTML 1Page - Nais(Matsushita Electric Works) P5KF Datasheet HTML 2Page - Nais(Matsushita Electric Works) P5KF Datasheet HTML 3Page - Nais(Matsushita Electric Works) P5KF Datasheet HTML 4Page - Nais(Matsushita Electric Works)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
496
2. Materiali e trattamenti superficiali
Corpo
Contatti
Resina resistente al calore (UL94V-0)
—
Lega di rame
Contatti : placcato oro su nichel
Terminali : placcati oro su nichel
Parte del connettore
Materiale
Trattamento superficiale
MODELLI DISPONIBILI
Altezza di assemblaggio connettori
No. di contatti
Codice prodotto
1.5 mm
10
Zoccolo
AXK5F10345J
Testata
AXK6F10345J
12
Zoccolo
AXK5F12345J
Testata
AXK6F12345J
14
16
Zoccolo
AXK5F14345J
Testata
Zoccolo
Testata
AXK6F14345J
AXK5F16345J
AXK6F16345J
20
22
24
30
34
40
50
60
70
80
10
12
14
16
18
20
22
24
30
34
40
50
60
70
80
100
Zoccolo
Zoccolo
Zoccolo
Zoccolo
Zoccolo
Zoccolo
Zoccolo
Zoccolo
Zoccolo
Zoccolo
Zoccolo
Zoccolo
Zoccolo
Zoccolo
Zoccolo
Zoccolo
Zoccolo
Zoccolo
Zoccolo
Zoccolo
Zoccolo
Zoccolo
Zoccolo
Zoccolo
Zoccolo
Zoccolo
AXK5F20345J
Testata
Testata
Testata
Testata
Testata
Testata
Testata
Testata
Testata
Testata
Testata
Testata
Testata
Testata
Testata
Testata
Testata
Testata
Testata
Testata
Testata
Testata
Testata
Testata
Testata
Testata
AXK6F20345J
AXK5F22345J
AXK6F22345J
AXK5F24345J
AXK6F24345J
AXK5F30345J
AXK6F30345J
AXK5F34345J
AXK6F34345J
AXK5F40345J
AXK6F40345J
AXK5F50345J
AXK6F50345J
AXK5F60345J
AXK6F60345J
AXK5F70345J
AXK6F70345J
AXK5F80345J
AXK6F80345J
AXK5F10545J
AXK6F10345J
AXK5F12545J
AXK6F12345J
AXK5F14545J
AXK6F14345J
AXK5F16545J
AXK6F16345J
AXK5F18545J
AXK6F18345J
AXK5F20545J
AXK5F20345J
AXK6F22545J
AXK5F22345J
AXK5F24545J
AXK6F24345J
AXK5F30545J
AXK6F30345J
AXK5F34545J
AXK6F34345J
AXK5F40545J
AXK6F40345J
AXK5F50545J
AXK6F30345J
AXK5F60545J
AXK6F60345J
AXK5F70545J
AXK6F70345J
AXK5F80545J
AXK6F80345J
AXK5F00545J
AXK6F00345J
2.0 mm
AXK F
Note) 1. Per ridurre la quantità di materiale utilizzato per l’imballaggio, i prodotti vengono forniti in confezioni da 2.000 pz. Per richiederle aggiungere al codice del pro-
dotto il suffisso “J”. Sono disponibili anche confezioni in bobine da 1.000 pz. Per richiederle aggiungere al codice del prodotto il suffisso“P”
2. Il tipo standard non è dotato di riferimenti per il posizionamento. Sono comunque disponibili su richiesta versioni provviste di riferimenti. Per richiederli, indicare
3 anzichè 4 come 9ª cifra del codice prodotto.
Es.: AXK5F10335P.



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com