Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH367L Datasheet(PDF) 2 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH367L
Description  PCIE Bus Interface ChIp
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH367L Datasheet(HTML) 2 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

  CH367L Datasheet HTML 1Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH367L Datasheet HTML 2Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH367L Datasheet HTML 3Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH367L Datasheet HTML 4Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH367L Datasheet HTML 5Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH367L Datasheet HTML 6Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH367L Datasheet HTML 7Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH367L Datasheet HTML 8Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH367L Datasheet HTML 9Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 12 page
background image
CH367 中文手册
2
封装形式
塑体宽度
引脚间距
封装说明
订货型号
LQFP-64
7mm x 7mm
0.4mm
15.7mil
超小 LQFP64 脚贴片
CH367L
4、引脚
4.1. 电源线
引脚号
引脚名称
类型
引脚说明
18,31,47,59
VCC33
电源
3.3V I/O 电源
5,29,42
VCC18
电源
1.8V 内核电源
8,14
VCC18A
电源
1.8V 传输电源
4,9,10,17,19,30,43,46,60
GND
电源
公共接地端
25,26,27,28
NC.
空脚
禁止连接
4.2. PCIE 总线信号线
引脚号
引脚名称
类型
引脚说明
3
PERST#
输入
系统复位信号线,低电平有效
6,7
PECKP/PECKN
输入
系统参考时钟差分输入
12,13
PERP/PERN
PCIE 输入
PCIE 接收器差分信号输入
16,15
PETP/PETN
PCIE 输出
PCIE 发送器差分信号输出
2
WAKE#
开漏输出
总线唤醒输出,低电平有效,未用到则不连接
4.3. 本地端信号线
引脚号
引脚名称
类型
引脚说明
34-41
D7~D0
三态输出
及输入
8 位双向数据信号线,内置上拉电阻
55-48
A7~A0
输出
8 位地址信号线
45
IORD
输出
I/O 端口的读选通,低电平脉冲有效
44
IOWR
输出
I/O 端口的写选通,低电平脉冲有效
24
INT#
输入
中断请求输入,电平或者边沿有效,内置上拉电阻



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com