Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH412Z Datasheet(PDF) 2 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH412Z
Description  ESD Protective chip
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH412Z Datasheet(HTML) 2 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

  CH412Z Datasheet HTML 1Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH412Z Datasheet HTML 2Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH412Z Datasheet HTML 3Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH412Z Datasheet HTML 4Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
CH412 中文手册
2
4、型号 CH412B 已经停产,请换用 CH412K,多出的两个通道可以悬空或并联(低速时)
。
4、引脚
CH412K
引脚号
CH412Z
引脚号
引脚名称
类型
引脚说明
2
2
GND
电源
公共接地端,必须直接连接到全局地
5
无
VCC
电源
正电源端,必须靠近引脚对 GND 连接 0.1μF 电容,
用于 USB 信号保护时通常为 3.3V(或者 5V)
,
用于其它信号须同被保护芯片的电源电压(2V~5V)
1,3,4,6
1,3,4,5 IO1~IO4
信号
ESD 保护通道,与被保护芯片的信号引脚并联
5、应用说明
CH412 设计用来与被保护芯片内置的 ESD 保护一起工作。在电气连接方面,CH412 的 ESD 保护通
道必须与被保护芯片的 I/O 引脚以低阻抗并联;在物理布局方面,可以将被保护芯片放置于 CH412 之
后,使得来自外部的 ESD 冲击首先经过 CH412,以保护后面的芯片,但 CH412 与外部接口的端口连接
器之间的连接线不宜过短,较长的连接线可以适当缓和来自外部的 ESD 冲击。
在 PCB 电路板设计方面,CH412 的 GND 引脚必须以尽可能低的交直流阻抗连接到全局地(宽线条、
多过孔 VIA、全铺铜)
;对于 CH412K,必须在尽可能靠近 VCC 引脚的地方放置一个 0.1μF 陶瓷旁路电
容,电容的另一端必须以尽可能低的阻抗与全局地连接。
对于 IEC 61000-4-2 规定的 HBM 人体模型的静电冲击,CH412 可以将 ESD 电流导引到 VCC 或 GND,
并将 ESD 冲击时的峰值电压幅度限制在±25V 以下;对于接触放电,峰值电压被限制在±65V;对于
气隙放电,峰值电压被限制在±100V。被保护的芯片必须能够承受上述峰值电压,部分芯片有可能会
意外复位。考虑到 ESD 冲击过程中的瞬时峰值电流在 40A 左右,该峰值电流经由长度约 0.5 英寸的
PCB 走线,将因为寄生电感而产生 400V 的压降,导致实际峰值电压超出预期。良好的布局和走线可
以降低地线和电源线以及受保护信号线上的寄生串联电感,降低 ESD 冲击过程中的峰值电压。
CH412K 具有 4 路 ESD 保护,可以用于保护 4 路高速信号或者 2 对高速差分信号,未用到的 ESD
保护通道可以悬空或者接地,对于中低速信号还可以两通道并联使用增强保护效果。
CH412Z 具有 4 路 ESD 保护,可以用于保护 4 路中低速信号或者两对中低速差分信号,未用到的
ESD 保护通道可以悬空或者接地。CH412Z 的寄生电容较大,不宜多通道并联。
6、参数
6.1. 绝对最大值(临界或者超过绝对最大值将可能导致芯片工作不正常甚至损坏)
名称
参数说明
最小值
最大值
单位
TA
工作时的环境温度
-40
125
℃
TS
储存时的环境温度
-55
150
℃
VCC
CH412K 电源电压(VCC 接电源,GND 接地)
-0.5
6.5
V
VIO
保护通道引脚上的静态连续电压
CH412K
-0.5
VCC+0.5
V
-0.5
6.5
CH412Z
-0.5
6.0
IMAX
保护通道内部二极管的静态连续电流
0
100
mA
6.2. 电气参数(测试条件:TA=25℃,VCC=5V)
名称
参数说明
最小值
典型值
最大值
单位



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com