Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH236P Datasheet(PDF) 2 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH236P
Description  Cache chip
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH236P Datasheet(HTML) 2 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

  CH236P Datasheet HTML 1Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH236P Datasheet HTML 2Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH236P Datasheet HTML 3Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
CH236 手册
2
引脚号
引脚名称
类型
引脚说明
SOP14
QFN16
1
2
VHV
高压电源
高压正电源输入端,需要外接 1uF 电源退耦电容
2
0
GND
电源
公共接地端
3
4
GATE
单向输出
用于控制 VBUS 电源输出
4
5
VDD
工作电源
内部电源调节器 LDO 输出端,外接容量 1uF 退耦电容
5
6
UD+
双向三态
USB 双向
USB 总线 D+线
6
7
UD-
USB 总线 D-线
7
8
CC1
双向三态
模拟双向
Type-C CC1 输入输出
8
9
CC0
Type-C CC0 输入输出
9
12
IS+
差分放大
模拟输入
低压端的电流检测模块 ISEN 的正输入端
10
0
IS-
低压端的电流检测模块 ISEN 的负输入端
11
14
VFB
模拟输入
高压电源管理 PM 的恒压反馈连接端
12
15
IFB
模拟输入
高压电源管理 PM 的恒流反馈连接端
13
16
VBUS
高电压
模拟输入
VBUS 输入及放电端口,支持高电压
14
1
FBO
高电压
模拟输出
多档恒压或恒流高压电源管理 PM 的输出端
无
3,10,
11,13
NC
NC
保留引脚
5、功能说明
CH236 支持 PD3.0/2.0,QC3.0/2.0,FCP,BC1.2,APPLE2.4A,PE+等多种快充协议,当未接入受
电端时,D+D-默认电压为 2.7V,如果带有 QC2.0/3.0/FCP 协议的受电端接入,则 D+管脚被强制限制
在 0.325V 到 2V,同时 D+/D-短接,进入 BC1.2 协议握手模式,当 BC1.2 握手模式完成后,断开 D+/D-,
进行 QC2.0/3.0/FCP 协议握手。QC2.0/3.0 支持如下输出组合:
D+
D-
输出电压
0.6V
0.6V
12V
3.3V
0.6V
9V
0.6V
3.3V
连续模式
0.6V
High-Z
5V(Default)
如果受电端不支持 QC2.0/3.0/FCP 协议,则 CH236 进入 5V 安全模式,此外,当检测到 CC1/CC2 连接
断开,也同样进入 5V 安全模式。
VBUS 检测与电流检测:CH236 是款电源管理芯片,
VBUS 管脚负责输出电压检测与放电管理,Isense
管脚负责输出电流检测,电源芯片的反馈管脚连接至 CH236 的 FBO 管脚,负责电源输出电压调节。
6、参考电路



Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com