Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

EG4002 Datasheet(PDF) 11 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

Part # EG4002
Description  Infrared thermo-electrodynamIc chip
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EGMICRO [Jingjing Microelectronics Co., Ltd]
Direct Link  http://www.egmicro.com/
Logo EGMICRO - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

EG4002 Datasheet(HTML) 11 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

Back Button EG4002 Datasheet HTML 5Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG4002 Datasheet HTML 6Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG4002 Datasheet HTML 7Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG4002 Datasheet HTML 8Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG4002 Datasheet HTML 9Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG4002 Datasheet HTML 10Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG4002 Datasheet HTML 11Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG4002 Datasheet HTML 12Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG4002 Datasheet HTML 13Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 13 page
background image
屹晶微电子有限公司
EG4002 芯片数据手册 V1.2
红外热释电专用芯片
2012 © 屹晶微电子有限公司 版权所有
www.EGmicro.com
11 / 13
图 8.2a 振荡器 CT 充放电原理框图
8.3 A 端重复和不可重复触发功能
当引脚 A=“0”时,工作方式设置为不可重复触发模式如图 8.3a,所谓不可重复触发模式指的是当 Vc
高电平有效时,触发信号 Vs 的第一个上升沿跳变将使 OUT 脚输出高电平,芯片进入 Tx 触发延时定时和 Ti
触发封锁定时阶段,在此阶段内如果再来 Vs 触发信号,Vs 触发信号将是无效的,一直到 Tx 和 Ti 定时结束,
触发信号 Vs 重新有效。
当引脚 A=“1”时,工作方式设置为可重复触发模式如图 8.3b,所谓可重复触发模式指的是当 Vc 高电
平有效时,触发信号 Vs 的第一个上升沿跳变将使 OUT 脚输出高电平,芯片进入 Tx 触发延时定时阶段,在
Tx 阶段内 Vs 一直有效,在此阶段内如果有 Vs 上升沿跳变再次触发,芯片将重新计数 Tx 触发延时定时,一
直到 Tx 定时结束才使 Vs 触发信号无效进入 Ti 封锁定时阶段,在 Ti 封锁定时结束后,触发信号 Vs 才重新
有效。
AOUT
Vs
A
Vc
0.5VDD
0.1VDD
OUT
Tx
Ti
Tx
Ti
0.3VDD
Vs
A
Vc
0.5VDD
OUT
Tx
Ti
Tx Ti
AOUT
0.3VDD
0.1VDD
图 8.3a 不可重复触发工作方式波形
图 8.3b 可重复触发工作方式波形



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com