Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

EG4313 Datasheet(PDF) 4 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

Part # EG4313
Description  Constant voltage / constant flow control chip
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EGMICRO [Jingjing Microelectronics Co., Ltd]
Direct Link  http://www.egmicro.com/
Logo EGMICRO - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

EG4313 Datasheet(HTML) 4 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

  EG4313 Datasheet HTML 1Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG4313 Datasheet HTML 2Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG4313 Datasheet HTML 3Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG4313 Datasheet HTML 4Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG4313 Datasheet HTML 5Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG4313 Datasheet HTML 6Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG4313 Datasheet HTML 7Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG4313 Datasheet HTML 8Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG4313 Datasheet HTML 9Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
屹晶微电子有限公司
EG4313 芯片用户手册 V1.0
恒压/恒流控制芯片
2012 © 屹晶微电子有限公司 版权所有
www.EGmicro.com
4 / 9
EG4313 芯片用户手册 V1.0
1. 特点
恒压和恒流控制
精确的内部电压基准
很少的外部元件
易于补偿
低电源电流:0.6mA
工作温度范围:-40℃~105℃
2. 描述
EG4313 是一款恒压恒流控制芯片,专用于高精度恒流恒压的 SMPS 电源及电池充电器系统。
EG4313 内部集成了一个 1.21V 基准电压源、两个集成运算放大器及一个电流采样电路。1.21V 基准电
压源与集成运算放大器组成一个精准的电压控制电路,用户可以通过设置两个外部电阻的大小来调节出所
需要的输出电压;同时电流采样电路与另外一个集成运算放大器组成一个精准的电流控制电路,用户可以
通过设置一个外部电阻的大小来调节最大限流电流,使整个系统控制在恒压/恒流下工作,以避免因电流过
大或电压过高而造成整个系统的损坏。
3. 应用领域
适配器
手机充电器
数码相机充电器
各类电池充电器



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com