Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

EG4321 Datasheet(PDF) 13 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

Part # EG4321
Description  Lithium battery charging chip
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EGMICRO [Jingjing Microelectronics Co., Ltd]
Direct Link  http://www.egmicro.com/
Logo EGMICRO - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

EG4321 Datasheet(HTML) 13 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

Back Button EG4321 Datasheet HTML 6Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG4321 Datasheet HTML 7Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG4321 Datasheet HTML 8Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG4321 Datasheet HTML 9Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG4321 Datasheet HTML 10Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG4321 Datasheet HTML 11Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG4321 Datasheet HTML 12Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG4321 Datasheet HTML 13Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG4321 Datasheet HTML 14Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 14 page
background image
屹晶微电子有限公司
EG4321 芯片用户手册 V1.0
                                                  
锂电池充电管理芯片 
2016 ©屹晶微电子有限公司  版权所有 
www.EGmicro.com 
  13 / 14 
8.5 外接风扇电路
外接风扇驱动电路一如图 8‐5a 所示,直接使用 IC 的 3 脚 LED_R 输出来驱动风扇运行和停止工作。  为
了防止干扰,风扇两端需并一个 1uF/25V 以上的电容。 
R5
51K
Rsense
GND
5
20mV
Ifctr
4
3
2
1
基
准
电
压
源
2.5V
140mV
20mV
GND
LED_R
LED_G
VCC
C3
1uF
C5
100uF/25V
M
R1
R2
3.9K
3.9K
FAN
0.1Ω
1uF/25V
C1
 
图 8‐5a. EG4318/EG4319 风扇电路一(3 脚 LED_R 直接驱动) 
EG4321 外接风扇驱动电路二如图 8‐5b 所示,使用 IC 的 3 脚 LED_R 引脚控制 Q1 三极管的导通和截止使
风扇运行和停止工作。  
 
 
图 8‐5b. EG4321 风扇电路二(外接三极管风扇驱动电路)  



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com