Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LP3773CA Datasheet(PDF) 6 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

Part # LP3773CA
Description  Low power primary feedback control chip
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LANDP [Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.chip-hope.com/
Logo LANDP - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

LP3773CA Datasheet(HTML) 6 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

  LP3773CA Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3773CA Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3773CA Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3773CA Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3773CA Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3773CA Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3773CA Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
LP3773CA
低功耗原边反馈控制芯片
LP3773CA_CN_DS_Rev.1.0
www.chip-hope.com
WUXI Chip Hope Micro-electronicsLTD Confidential– Customer Use Only
级的匝数,
P _P K
I
是主级侧的峰值电流。
恒压控制,输出电压设置
LP3773CA 通过采样辅助绕组平台电压,分压后
与内部基准比较形成闭环后,来恒定输出电压
Vo。
aux
S
FBL
FBH
FBL
O
N
N
R
R
R
V
*
)
(
*
4
其中,RFBL 是 FB 下拉电阻,RFBH 是 FB 上拉电
阻,Naux 是变压器辅助绕组的匝数。
过压保护电阻设置
当 FB 检测到的平台电压达到内部设定的开路保
护阈值 7V 时,系统进入开路保护。
aux
s
FBL
FBH
FBL
OVP
N
N
R
R
R
V
*
)
(
*
7
其中,Vovp 是需要设定的过压保护点
保护功能
LP3773CA 内置多种保护功能,包括输出开路/
短路保护, VCC 欠压/过压保护,过温保护等。
PCB 设计
在设计 LP3773CA 的 PCB 时,需要遵循以下指
南:
旁路电容
VCC 的旁路电容需要紧靠芯片 VCC 和 GND 引脚。
FB 引脚
接到 FB 的分压电阻必须靠近 FB 引脚,且节点
要远离变压器原边绕组的动点。
地线
电流采样电阻的功率地线尽可能短,且要和芯片
的地线及其它小信号的地线分头接到母线电容
的地端。
功率环路的面积
减小功率环路的面积,如变压器原边绕组、功率
管、母线电容的环路面积,以及变压器副边绕组、
整流二极管、输出电容的环路面积,以减小 EMI
辐射。
C 引脚
增加 C 引脚的铺铜面积以提高芯片散热。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com