Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SC2256B Datasheet(PDF) 3 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # SC2256B
Description  Electronic volume control circuit
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

SC2256B Datasheet(HTML) 3 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  SC2256B Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC2256B Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC2256B Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC2256B Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC2256B Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC2256B Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC2256B Datasheet HTML 7Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC2256B Datasheet HTML 8Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
深圳市富满电子有限公司
SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.
SC2256B(文件编号:S&CIC0582)
电子音量控制电路
第 3 页 共 8 页
八、
各功能管脚说明
管脚号
符号
管脚名称
功能
1
VSS
电源负端
电源供应端
16
VDD
电源正端
2
OUT-1
音频输出端
音源控制电路
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
6
5
4
3
2
1
D
C
B
A
Title
Number
Revision
Size
B
Date:
4-Nov-2004
Sheet of
File:
E:\规格图\xie\SC9235.Ddb
Drawn By :
OUT
IN
TP
GND
15
OUT-2
3
IN-1
音频输入端
14
IN-2
4
TP-1
等响度线路抽头端子
13
TP-2
5
GND-1
模拟接地端
12
GND-2
6
音量提升控制输入端
音量提升、衰减控制输入端。
通过按 UP 和 Down 键来控制音量一级一级地提升或衰减。
若不断地按键,音量也不断地改变。
7
音量衰减控制输入端
8
OSC
振荡端
振荡端。由 C.R 组成的振荡电路连接于此端。
按键按下后开始起振。
9
初始化控制端
初始化音量电平的输入端,输入低电平将初始音量电平设
置为 46dB。该端子内置有上拉电阻。
10
禁止控制端
待机模式控制输入端。输入低电平时,内部的所有操作都
被禁止,但音量电平控制数据仍在此低电流状态下被保留。
11
DC-OUT
电平表的直流输出端
音量电平表直流输出端。
产生与音量步阶对应的直流电平输出。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com