Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SC4871B Datasheet(PDF) 2 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # SC4871B
Description  Audio power amplifier IC
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

SC4871B Datasheet(HTML) 2 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  SC4871B Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC4871B Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC4871B Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC4871B Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC4871B Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC4871B Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC4871B Datasheet HTML 7Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
深圳市富满电子有限公司
SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.
SC4871A/B(文件编号:S&CIC0761)
音频功放 IC
第 2 页 共 7 页
为驱动负载,运放设置成桥接方式。桥接方式不同于一些常见的运放电路把负载的一边接到地,在同等条件
下能使负载产生 4 倍的输出功率。
功耗
使用桥接的运放电路,负载上产生的功耗也比较大,因此在规定电压的条件下,负载功耗如下:
PDMAX = 4× (VDD)
2/(2π2)R
L
因此在 5V 输入,
8Ω 负载情况下,输出最大功耗为 625mW。 但是此算法得出的结果如下:
PDMAX = (TJMAX-TA)/ θJA
注:SOP 封装
θ
JA=140°
C/W,DIP 封装
θ
JA=107°
C/W,MSOP 封装
θ
JA=210°
C/W
基准电压
电压基准端的外接电容应尽可能的靠近 SC4871A/B,
0.1μF 的电容提高了内部偏置电压的稳定性并且减少了
PSRR 的影响。可以通过加大 BYPASS 端的对地电容值来改善 PSRR。CB 值的大小取决于对 PSRR 的要求。
关断功能
为了减少功耗,SC4871A/B 的关断端可以关闭外部的偏置电路。当关断端为低电平(SC4871A)或高电平
(SC4871B)时,运放关闭,SC4871A/B 不工作,这时 SC4871A/B 的工作电流降低到 0.6uA。当关断端电压略
高于 GND(SC4871A)或略低于 VDD(SC4871B)时,SC4871A/B 工作状态不稳定。所以,关断端应置于一
个稳定的电压值,以免 IC 进入错误的工作状态。
在很多应用场合,关断端的电平转换都是由处理器来完成的。当使用单向闸刀开关实现电平转换时,可以在
关断端加上拉或下拉电阻,这样当开关关断时,因上拉或下拉电阻的作用,使得 SC4871A/B 关断端的电平处于
一个正确的状态,以保证 SC4871A/B 不会进入错误的工作状态。
六、极限参数(Ta=25℃)
特性
符号
范围
单位
工作电压
VDD
6
V
输入电压
VIN
-0.3~VDD+0.3
V
工作温度
TOPR
-65~+150
℃
环境温度
TA
-40~+85
℃
节点温度
TJ
150
℃
七、电气参数(VDD=5V,RL=8Ω,Ta=25℃)
名称
符号
最小值
典型值
最大值
单位
测试条件
工作电压
VDD
2.0
--
5.5
V
静态电流
IDD
--
6.5
10
mA
VIN=0V, IO=0mA
关断电流
ISD
--
0.6
2
uA
VPIN1=VDD
输出偏压
VOS
--
5.0
50
mV
VIN=0V
输出功率
PO
--
1.2
--
W
THD=1%, f=1KHz, RL=8Ω
--
1.5
--
THD=10%, f=1KHz, RL=8Ω
总谐波失真+噪音
THD+N
--
0.25
--
%
20Hz≤f≤20KHz, A
VD=2, RL=8Ω, PO=1W
电源抑制比
--
60
--
dB
VDD=4.9V~5.1V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com