Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SC8002B Datasheet(PDF) 2 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # SC8002B
Description  3W audio power amplifier IC
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

SC8002B Datasheet(HTML) 2 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  SC8002B Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC8002B Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC8002B Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC8002B Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC8002B Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC8002B Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
深圳市富满电子集团股份有限公司
SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.
SC8002B(文件编号:S&CIC0869)
3W 音频功放 IC
www.superchip.cn
第
2 页 共 6 页
Version 1.1
五、功能说明
桥路设置
SC8002B 内部共有 2 个运放工作,但 2 个运放的设置却有所不同。
第一个运放增益可在外部用
RF 和 RJ 两个电阻进行设置(+IN 和-IN 端口),而第二个运放的增益则固定
不变。第一个运放的输出信号实际上是第二个运放的输入信号,而且两个运放产生的信号数量相同,相位相反。
因此
SC8002B 增益如下: AVD = 2×(Rf/Ri)
为驱动负载,运放设置成桥接方式。桥接方式不同于一些常见的运放电路把负载的一边接到地,在同等条件
下能使负载产生
4 倍的输出功率。
功耗
使用桥接的运放电路,负载上产生的功耗也比较大,因此在规定电压的条件下,负载功耗如下:
PDMAX = 4× (VDD)2/(2π2)RL
因此在
5V 输入,8Ω负载情况下,输出最大功耗为 625mW。 但是此算法得出的结果如下:
PDMAX = (TJMAX-TA)/ θJA
注:
SOP 封装θJA=140°C/W
基准电压
电压基准端的外接电容应尽可能的靠近
SC8002B,1μF 的电容提高了内部偏置电压的稳定性并且减少了
PSRR 的影响。可以通过加大 BYPASS 端的对地电容值来改善 PSRR。CB 值的大小取决于对 PSRR 的要求。
关断功能
为了减少功耗,
SC8002B 的关断端可以关闭外部的偏置电路。当关断端为高电平时,运放关闭,SC8002B
不工作,这时
SC8002B 的工作电流降低到 0.6uA。当关断端电压略低于 VDD 时,SC8002B 工作状态不稳定。
所以,关断端应置于一个稳定的电压值,以免
IC 进入错误的工作状态。
在很多应用场合,关断端的电平转换都是由处理器来完成的。当使用单向闸刀开关实现电平转换时,可以在
关断端加上拉电阻,这样当开关关断时,因上拉电阻的作用,使得
SC8002B 关断端的电平处于一个正确的状
态,以保证
SC8002B 不会进入错误的工作状态。
六、极限参数(Ta=25℃)
特性
符号
范围
单位
工作电压
VDD
5.5
V
输入电压
VIN
-0.3~VDD+0.3
V
工作温度
TOPR
-65~+150
℃
环境温度
TA
-40~+85
℃
节点温度
TJ
150
℃



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com