Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

8205AS Datasheet(PDF) 2 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # 8205AS
Description  10V N-Channel Enhancement MOS FET
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

8205AS Datasheet(HTML) 2 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  8205AS Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. 8205AS Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. 8205AS Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. 8205AS Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
深圳市富满电子集团股份有限公司
SHEN
ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.
SC8205AS (文件编号:S&CIC1589)
10V N 沟道增强型 MOS 场效应管
www.superchip.cn
第
2 页 共 4 页
Version 1.0
最大额定值和热特性 (Ta = 25℃,除非另有说明。)
参数
符号
值
单位
漏源电压
VDS
10
V
栅源电压
VGS
±8
漏极电流
ID
6
A
漏极脉冲电流
IDM
20
最大功耗
TA = 25℃
PD
2
W
TA = 75℃
1.3
工作结温和存储温度范围
TJ, Tstg
-55 to 150
℃
结环热阻(
PCB 安装)
RθJA
62.5
℃
/W
注:重复性极限值:脉冲宽度由最高结温限制。
电特性
参数
符号
测试条件
最小
典型
最大
单位
静电
漏源击穿电压
BVDSS
VGS = 0V, ID = 250uA
--
10
--
V
漏源导通内阻
RDS(on)
VGS = 2.5V,ID = 2.0A
--
28.0
35.0
mΩ
VGS = 4.5V,ID = 3.0A
25.0
32.0
栅极阈值电压
VGS(th)
VDS = VGS, ID = 250uA
0.25
--
1.5
V
栅源短路时漏极电流
IDSS
VDS = 5V, VGS = 0V
--
--
1
uA
漏极短路时截止栅电流
IGSS
VGS = ±5V, ID=0uA
--
--
±100
nA
跨导
gfs
VDS = 5V, ID = 5.0A
--
25.6
--
S
动态
总栅极电荷
Qg
VDS = 5V,ID = 5A
VGS = 4.5V
2.32
3
nC
栅源电荷
Qgs
0.65
1
栅漏电荷
Qgd
0.65
1



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com