Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH554T Datasheet(PDF) 12 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH554T
Description  8-bit USB single chip microcomputer
PDF  54 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH554T Datasheet(HTML) 12 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Back Button CH554T Datasheet HTML 8Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554T Datasheet HTML 9Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554T Datasheet HTML 10Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554T Datasheet HTML 11Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554T Datasheet HTML 12Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554T Datasheet HTML 13Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554T Datasheet HTML 14Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554T Datasheet HTML 15Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554T Datasheet HTML 16Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 54 page
background image
CH554 手册
12
13
En_Long_Reset
使能上电复位期间的额外延时复位:
0-标准短复位;1-宽复位,额外增加 44mS 复位时间
0
12
En_RST_RESET
使能 RST 引脚作为手工复位输入引脚:0-禁止;1-使能 RST
0
[11:10]
保留
(由编程器根据需要自动设定为 00)
00
9
Must_1
(由编程器根据需要自动设定为 1)
1
8
Must_0
(由编程器根据需要自动设定为 0)
0
[7:0]
All_1
(由编程器根据需要自动设定为 FFh)
FFh
6.3 数据存储空间
内部数据存储空间共 256 字节,如图 6.1 所示,已全部用于 SFR 和 iRAM,其中 iRAM 用于堆栈
和快速数据暂存,可细分为工作寄存器 R0-R7、位变量 bdata、字节变量 data、idata 等。
外部数据存储空间共 64KB,如图 6.1 所示,部分用于 1KB 片内扩充 xRAM,剩余为保留区域。
对于 CH553,片内扩充 xRAM 仅 512 字节。
6.4 flash-ROM 寄存器
表 6.4 flash-ROM 操作寄存器列表
名称
地址
描述
复位值
ROM_DATA_H
8Fh
flash-ROM 数据寄存器高字节
xxh
ROM_DATA_L
8Eh
flash-ROM 数据寄存器低字节
xxh
ROM_DATA
8Eh
ROM_DATA_L 和 ROM_DATA_H 组成 16 位 SFR
xxxxh
ROM_STATUS
86h
flash-ROM 状态寄存器(只读)
00h
ROM_CTRL
86h
flash-ROM 控制寄存器(只写)
00h
ROM_ADDR_H
85h
flash-ROM 地址寄存器高字节
xxh
ROM_ADDR_L
84h
flash-ROM 地址寄存器低字节
xxh
ROM_ADDR
84h
ROM_ADDR_L 和 ROM_ADDR_H 组成 16 位 SFR
xxxxh
flash-ROM 地址寄存器(ROM_ADDR):
位
名称
访问
描述
复位值
[7:0]
ROM_ADDR_H
RW
flash-ROM 地址高字节
xxh
[7:0]
ROM_ADDR_L
RW
flash-ROM 地址低字节,只支持偶地址,
对于 Data Flash,必须将实际偏移地址 00H-7FH 左移
1 位变为偶地址 00H/02H/04H
…~FEH 后再置入
xxh
flash-ROM 数据寄存器(ROM_DATA):
位
名称
访问
描述
复位值
[7:0]
ROM_DATA_H
RW
flash-ROM 待写数据高字节
xxh
[7:0]
ROM_DATA_L
RW
flash-ROM 待写数据低字节,
对于 DataFlash,是待写数据字节或读出的数据字节
xxh
flash-ROM 控制寄存器(ROM_CTRL):
位
名称
访问
描述
复位值
[7:0]
ROM_CTRL
WO
flash-ROM 控制寄存器
00h



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com