Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH554E Datasheet(PDF) 2 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH554E
Description  8-bit USB single chip microcomputer
PDF  54 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH554E Datasheet(HTML) 2 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

  CH554E Datasheet HTML 1Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554E Datasheet HTML 2Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554E Datasheet HTML 3Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554E Datasheet HTML 4Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554E Datasheet HTML 5Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554E Datasheet HTML 6Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554E Datasheet HTML 7Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554E Datasheet HTML 8Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554E Datasheet HTML 9Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 54 page
background image
CH554 手册
2
P1.5/MOSI/PWM1/TIN3/UCC2/AIN2
2
P1.6/MISO/RXD1/TIN4
3
P1.7/SCK/TXD1/TIN5
4
RST/T2EX_/CAP2_
5
GND/VSS
8
P3.6/UDP
6
P3.7/UDM
7
VCC/VDD
9
V33
10
P1.4/T2_/CAP1_/SCS/TIN2/UCC1/AIN1
1
CH554E
P1.5/MOSI/PWM1/TIN3/UCC2/AIN2
3
P1.6/MISO/RXD1/TIN4
4
P1.7/SCK/TXD1/TIN5
5
RST/T2EX_/CAP2_
6
P1.0/T2/CAP1/TIN0
7
P1.1/T2EX/CAP2/TIN1/VBUS2/AIN0
8
P3.1/PWM2_/TXD
9
P3.0/PWM1_/RXD
10
GND/VSS
18
P3.3/INT1
11
P3.4/PWM2/RXD1_/T0
12
P3.5/T1
13
P3.6/UDP
14
P3.7/UDM
15
P1.3/XO/TXD_
16
P1.2/XI/RXD_
17
VCC/VDD
19
V33
20
P3.2/TXD1_/INT0/VBUS1/AIN3
1
P1.4/T2_/CAP1_/SCS/TIN2/UCC1/AIN1
2
CH554T
P1.5/MOSI/PWM1/TIN3/UCC2/AIN2
3
P1.6/MISO/RXD1/TIN4
4
P1.7/SCK/TXD1/TIN5
5
RST/T2EX_/CAP2_
6
P1.1/T2EX/CAP2/TIN1/VBUS2/AIN0
9
P3.1/PWM2_/TXD
7
P3.0/PWM1_/RXD
8
GND/VSS
14
P3.3/INT1
10
P3.4/PWM2/RXD1_/T0
11
P3.6/UDP
12
P3.7/UDM
13
VCC/VDD
15
V33
16
P3.2/TXD1_/INT0/VBUS1/AIN3
1
P1.4/T2_/CAP1_/SCS/TIN2/UCC1/AIN1
2
CH554G
P1.5/MOSI/PWM1/TIN3/UCC2/AIN2
3
P1.6/MISO/TIN4
4
P1.7/SCK/TIN5
5
RST/T2EX_/CAP2_
6
P1.1/T2EX/CAP2/TIN1/VBUS2/AIN0
9
P3.1/PWM2_/TXD
7
P3.0/PWM1_/RXD
8
GND/VSS
14
P3.3/INT1
10
P3.4/PWM2/T0
11
P3.6/UDP
12
P3.7/UDM
13
VCC/VDD
15
V33
16
P3.2/INT0/VBUS1/AIN3
1
P1.4/T2_/CAP1_/SCS/TIN2/UCC1/AIN1
2
CH553G
l USB:内嵌 USB 控制器和 USB 收发器,支持 USB-Host 主机模式和 USB-Device 设备模式,支持
USB type-C 主从检测,支持 USB 2.0 全速 12Mbps 或者低速 1.5Mbps。支持最大 64 字节数据包,
内置 FIFO,支持 DMA。
l Timer:3 组定时器,T0/T1/T2 为标准 MCS51 定时器。
l Capture:定时器 T2 扩展为支持 2 路信号捕捉。
l PWM:2 组 PWM 输出,PWM1/PWM2 为 2 路 8 位 PWM 输出。
l UART:2 组异步串口,都支持更高通讯波特率,UART0 为标准 MCS51 串口。
l SPI:SPI 控制器内置 FIFO,时钟频率最高可达系统主频 Fsys 的一半,支持串行数据输入输出
单工复用,支持 Master/Slave 主从模式。
l ADC:4 通道 8 位 A/D 模数转换器,支持电压比较。
l Touch-Key:6 通道电容检测,支持最多 15 个触摸按键,支持独立定时中断。
l GPIO:支持最多 17 个 GPIO 引脚(含 XI/XO 和 RST 以及 USB 信号引脚)。
l Interrupt:支持 14 组中断信号源,包括与标准 MCS51 兼容的 6 组中断(INT0、T0、INT1、T1、
UART0、T2),以及扩展的 8 组中断(SPI0、TKEY、USB、ADC、UART1、PWMX、GPIO、WDOG),其
中 GPIO 中断可以从 7 个引脚中选择。
l Watch-Dog:8 位可预设看门狗定时器 WDOG,支持定时中断。
l Reset:支持 4 种复位信号源,内置上电复位,支持软件复位和看门狗溢出复位,可选引脚外
部输入复位。
l Clock:内置 24MHz 时钟源,可以通过复用 GPIO 引脚支持外部晶体。
l Power:内置 5V 到 3.3V 的低压差电压调整器,支持 5V 或 3.3V 甚至 2.8V 电源电压。支持低功
耗睡眠,支持 USB、UART0、UART1、SPI0 以及部分 GPIO 外部唤醒。
l 芯片内置唯一 ID 号。
3、封装
封装形式
塑体宽度
引脚间距
封装说明
订货型号
TSSOP-20
4.40mm
173mil
0.65mm
25mil
薄小型的 20 脚贴片
CH554T
SOP-16
3.9mm
150mil
1.27mm
50mil
标准的 16 脚贴片
CH554G



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com