Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TC78P153 Datasheet(PDF) 21 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # TC78P153
Description  8-bit OTP ROM microcontroller
PDF  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

TC78P153 Datasheet(HTML) 21 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Back Button TC78P153 Datasheet HTML 17Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC78P153 Datasheet HTML 18Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC78P153 Datasheet HTML 19Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC78P153 Datasheet HTML 20Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC78P153 Datasheet HTML 21Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC78P153 Datasheet HTML 22Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC78P153 Datasheet HTML 23Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC78P153 Datasheet HTML 24Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC78P153 Datasheet HTML 25Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 29 page
background image
深圳市富满电子有限公司
SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.
TC78P153 (文件编号:S&CIC0994)
8 位 OTP ROM 微控制器
第 21 页 共 29 页
内部 RC
偏移率
温度
(0℃~70℃)
电压
(2.3V~5.5V)
制程
总计
8MHz
±3%
±5%
±10%
±18%
4 MHz
±3%
±5%
±10%
±13%
1 MHz
±3%
±5%
±10%
±18%
455KHz
±3%
±5%
±10%
±18%
注:以上数据为理论值,仅用作设计参考。实际值可能随实际支出而有所不同。
5.8
代码选项寄存器
78P153 有一个代码选项字,它不位于用户程序存储空间。在执行用户程序时,这些位不可被存取。
代码选项寄存器和用户 ID 寄存器组织如下:
Word0
Word1
Word2
Bit12~ Bit0
Bit1~ Bit0
Bit12~ Bit0
5.8.1
代码选项寄存器(Word 0)
Word0
Bit 12
Bit 11
Bit 10
Bit 9
Bit 8
Bit 7
Bit 6
Bit 5
Bit 4
Bit 3
Bit 2
Bit 1
Bit 0
RESET
/ENWDT
CLK
OSC1
OSC2
CS
SUT1
SUTO
TYPE
RCOUT
C2
C1
C0
Bit 12 (/RESET): 定义引脚 7 为复位引脚
0: 使能/RESET
1: 禁止/RESET
Bit 11 (/ENWTD): 看门狗定时器使能位
0: 使能
1: 禁止
注意: 当应用 port 6 引脚状态变化唤醒功能时,此位必须使能,但 WDTE 位(IOCE 寄存器的 bit 6)必
须禁止。
Bit 10 (CLKS): 指令周期选择位
0: 两个振荡周期
1: 四个振荡周期
Bit 9 and Bit 8 ( OSC1 and OSC0 ): 振荡模式选择位
表 5-9 由 OSC1 和 OSC0 定义的振荡模式
振荡模式
OSC1
OSC2
IRC(内部 RC 振荡器模式)
1
1
ERC(外部 RC 振荡器模式)
1
0
HXT(高频 XTAL 振荡器模式)
0
1
LXT(低频 XTAL 振荡器模式)
0
0
注: HXT 和 LXT 系统频率的临界点为 400kHz.
Bit 7 (CS): 代码保护位
0: 开启保护
1: 关闭保护
Bit 6 与 Bit 5 ( SUT1 and SUT0 ): 器件启动时间选择位
表 5-10 器件启动时间选择位
SUT1
SUT0
*启动时间



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com