Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

XPD545 Datasheet(PDF) 3 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # XPD545
Description  USB Power Delivery Controller
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

XPD545 Datasheet(HTML) 3 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  XPD545 Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. XPD545 Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. XPD545 Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. XPD545 Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. XPD545 Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. XPD545 Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. XPD545 Datasheet HTML 7Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. XPD545 Datasheet HTML 8Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. XPD545 Datasheet HTML 9Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 11 page
background image
深圳市富满电子集团股份有限公司
SHEN ZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD.
XPD545 (文件编号:S&CIC1624)
USB Power Delivery 控制器
Version 1.0
第 3 页 共 11 页
Copyright©2017, 云矽半导体
5 引脚定义
XPD545
CC2
CC1
VAUX
VPWR
DP
DM
VPWR
FAULT
PSEL
SHDN
FBO
DSCG
NGATE
GND
1
2
3
4
5
6
7
8
16
15
14
13
12
11
10
9
VBUS
VBUS
引脚
名称
描述
1
VBUS
VBUS 输出
2
VBUS
VBUS 输出
3
DSCG
VBUS 电流泄放端口
4
FAULT
错误指示,开漏输出
5
PSEL
XPD545:PDO 广播功率选择
6
SHDN
NTC 过温保护(禁止快充)
7
FBO
电压调节端口(接到系统电压反馈点)
8
DM
USB DM
9
DP
USB DP
10
CC1
Type-C 检测引脚 CC1
11
CC2
Type-C 检测引脚 CC2
12
GND
接地
13
VAUX
内部电源(接 1uf 电容)
14
NGATE
NMOS switch 驱动(外接 NMOS 时用)
15
VPWR
电源输入
16
VPWR
电源输入
6 订购信息
料号
印字
特性
封装
XPD545
XPD545
XXXXXX
最高至 45W 输出功率
TSSOP16
印字说明
:
第一行
,XPD545:芯片型号;
第二行
,XXXXXX:Lot Number。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com