Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

AW9668 Datasheet(PDF) 4 Page - Shanghai awinic technology co.,ltd

Part # AW9668
Description  8 Route Line LIghtnIng Adaptive Fourth Mode Pumped-Pumper Model and Combined White LED Driver
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AWINIC [Shanghai awinic technology co.,ltd]
Direct Link  http://www.awinic.com.cn/index.php
Logo AWINIC - Shanghai awinic technology co.,ltd

AW9668 Datasheet(HTML) 4 Page - Shanghai awinic technology co.,ltd

  AW9668 Datasheet HTML 1Page - Shanghai awinic technology co.,ltd AW9668 Datasheet HTML 2Page - Shanghai awinic technology co.,ltd AW9668 Datasheet HTML 3Page - Shanghai awinic technology co.,ltd AW9668 Datasheet HTML 4Page - Shanghai awinic technology co.,ltd AW9668 Datasheet HTML 5Page - Shanghai awinic technology co.,ltd AW9668 Datasheet HTML 6Page - Shanghai awinic technology co.,ltd AW9668 Datasheet HTML 7Page - Shanghai awinic technology co.,ltd AW9668 Datasheet HTML 8Page - Shanghai awinic technology co.,ltd AW9668 Datasheet HTML 9Page - Shanghai awinic technology co.,ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 19 page
background image
AW9668 产品手册
2013 年 6 月 V1.3
版权所有© 2013 上海艾为电子技术有限公司
第 4 页 共 19 页
IQ
静态电流
VIN=3.9V,
1 倍工作模式,
280
μA
VIN=3.5V,1.33 倍工作模式
2
mA
VIN=3.0V,1.5 倍工作模式
2.2
VIN=2.8V, 2 倍工作模式
2.4
电荷泵
VOUT
过压保护
VIN=4.2V,所有 LED 悬空
4.80
V
启动时间
COUT=1μF,IDX≥0.9×IDX_SET
280
μs
软启动时间
150
μs
Fosc
开关频率
1.33 倍和 2 倍
0.5
0.7
0.9
MHz
1.5 倍
0.7
1.0
1.3
η
效率
VIN=3.8V,VLED=3.2V,每路 ILED=21mA
84.2
%
过热保护温度
145
℃
过热保护回滞温度
24
℃
输出过流保护
EN=1
800
mA
碰地限流
VOUT 引脚短路到地
75
mA
电流源
ILED_max
每路 LED 最大电流
3.0V
≤VIN≤5V
-10%
21
+10%
mA
任意两路电流匹配
(ILED_Max-ILED_Min)/ (ILED_Max+ILED_Min)
TA=25℃, VLED=3.2V
±1
%
VD1_NOM
D1 引脚电压
VIN=3.8V,ILED=21mA
300
mV
使能引脚 EN
VIH
逻辑高电平
1.4
V
VIL
逻辑低电平
0.4
V
REN
内置下拉电阻
200
K
Ω
TLO
使能脉冲为低的时
间
0.5
500
μs
THI_MIN
使能脉冲为高的最
短时间
0.5
μs
TSHDN
关机延时
当 EN 由 1 变为 0,AW9668 从正常工作
到彻底关机的延时
0.8
2.5
ms
注1: 如果器件工作条件超过上述各项极限值,
可能对器件造成永久性损坏。上述参数仅仅是
工作条件的极限值,不建议器件工作在推荐条
件以外的情况。器件长时间工作在极限工作条
件下,其可靠性及寿命可能受到影响。
注2: HBM 测试方法是存储在一个 100pF 电容
上的电荷通过
1.5 KΩ 电阻对引脚放电。测试标
准:MIL-STD-883H Method 3015.8



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com