Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

MS-RF22 Datasheet(PDF) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # MS-RF22
Description  SENSORE FOTOELETTRICO ECONOMICO, COMPATTO, CON AMPLIFICATORE INCORPORATO
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

MS-RF22 Datasheet(HTML) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  MS-RF22 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers MS-RF22 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers MS-RF22 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers MS-RF22 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers MS-RF22 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers MS-RF22 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers MS-RF22 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers MS-RF22 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers MS-RF22 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
CX-30
43
ACCESSORI
Denominazione
Codice
Descrizione
Staffa di
montaggio
del sensore
Supporto
universale di
montaggio
per sensori
Controllore
di emissione
per sensori
Staffa per montaggio verticale del sensore - attacco orizzontale
Utilizzabile anche per il montaggio dell’RF-210.
(Il modello a sbarramento necessita di due staffe)
Staffa per montaggio orizzontale del sensore - attacco orizzontale
Utilizzabile anche per il montaggio dell’RF-210.
(Il modello a sbarramento necessita di due staffe)
Staffa di montaggio protettiva.
Protegge il sensore e mantiene l’esatto allineamento con il cata-
rifrangente.
Staffa per montaggio orizzontale del sensore - attacco verticale
Applicabile per es. sui convogliatori.
(Il modello a sbarramento necessita di due staffe)
Staffa per montaggio verticale del sensore - attacco verticale
(Il modello a sbarramento necessita di due staffe)
Corpo principale
Braccio laterale
Per catarifrangente
È utile per l’allineamento dei sensori a sbarramento. La posizio-
ne ideale del ricevitore è data dagli indicatori e da un segnale
acustico.
MS-CX2-1
MS-CX2-2
MS-CX2-4
MS-CX2-5
MS-CX-3
MS-AJ
MS-AJ-A
MS-AJ-M
CHX-SC2
Staffa di montaggio del sensore
• MS-CX2-1
• MS-CX2-2
• MS-CX2-4
• MS-CX2-5
• MS-CX-3
Supporto di montaggio universale per sensori
• MS-AJ
• MS-AJ-A
• MS-AJ-M
Elevation
angle
45
°
Height
adjustment:
150mm
approx.
45
°
45
°
Mounting holes
for M6 screw
Swivel:
360
° rotation
Controllore di emissione per sensori
45
°
45
°
angle
adjustment
With the lateral arm,
the sensor can
sense from above a
production line.
Mounting holes
for M6 screw
Height
adjustment:
150mm
approx.
360
°
rotation
Swivel:
360
° rotation
45
°
45
°
Elevation
angle
45
°
Height
adjustment:
150mm
approx.
Swivel:
360
° rotation
Mounting holes
for M6 screw
2 viti M3x12mm
con rondelle
in dotazione
2 viti M3x12mm
con rondelle
in dotazione
2 viti M3x12mm
con rondelle
in dotazione
2 viti M3x14mm
con rondelle
in dotazione
2 viti M3x12mm
con rondelle
in dotazione
LE
VE
L
PO
W
ER
C
H
X
- S
C
2
Sensor checker
360°
360°
360°
360°
Angolo di
elevazione ±45°
Angolo di
regolazione
Fori per viti M6
Fori per viti M6
Fori per viti M6
Regolazione
in altezza
ca.150mm
Regolazione
in altezza
ca.150mm
Regolazione
in altezza
ca.150mm
Il braccio laterale
permette di effettuare
rilevamenti dall’alto
Angolo di
elevazione ±45°
Controllore
di emissione
per sensori



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com