Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CS1180 Datasheet(PDF) 15 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Part # CS1180
Description  20-bit Sigma-Delta ADC
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHIPSEA [Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.chipsea.com/
Logo CHIPSEA - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

CS1180 Datasheet(HTML) 15 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Back Button CS1180 Datasheet HTML 11Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1180 Datasheet HTML 12Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1180 Datasheet HTML 13Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1180 Datasheet HTML 14Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1180 Datasheet HTML 15Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1180 Datasheet HTML 16Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1180 Datasheet HTML 17Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1180 Datasheet HTML 18Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1180 Datasheet HTML 19Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 30 page
background image
CS1180
R
Re
ev
v 1
1..1
1
第
第 1155 页
页,
,共
共 3300 页
页
3.4.1
自校正(Self Calibration)
CS1180 的自校正通过 CALSELF、GCALSELF、OCALSELF 三条指令来控制完成。执行
CALSELF 指令时,可以同时完成偏移误差校正(Offset Calibration)和增益误差校正(Gain
Calibration)。GCALSELF 指令只控制芯片完成增益校正,而 OCALSELF 则控制芯片完成偏
移校正。增益校正、偏移校正都在 8 个 TDATA 周期(AD 周期)内完成,TDATA 周期为输出
数据速率的倒数。如果执行 SEFLCAL 指令,则需要 15 个 TDATA 周期。
自校正时,CS1180 自动断开外部的输入信号而接内部电压。在执行增益误差校正时,CS1180
自动先将 PGA 设为 1,执行完增益误差校正后 CS1180 会将 PGA 的值还原成为用户设定的
值。但执行失调误差校正过程中,PGA 的设置没有发生变化。
3.4.2
系统校正(System Calibration)
系统校正可以校正芯片内部及系统的偏移误差和增益误差,校正必须要求输入正确的输入信号
后进行。系统校正指令包括 OCALSYS、GCALSYS,其中 OCALSYS 进行偏移误差校正,
GCALSYS 进行增益误差校正,偏移误差校正、增益误差校正分别在 8 个 TDADA 数据周期内
完成。
在进行偏移误差校正(OCALSYS)时,必须要求输入为差分电压为 0,CS1180 计算出系统的
偏移误差值并写入 OCC 寄存器中,CS1180 正常转换时通过内部计算予以抵消。
在进行增益误差校正(SYSGCAL)时,必须输入正满幅度的电压,CS1180 计算出系统的增益
误差并写入 GCC 寄存器中,CS1180 正常转换时通过内部计算予以抵消。
3.5
外接参考电压 (External Voltage Reference)
CS1180 需要外接参考电压,具体值通过 ACR 寄存器配置。参考电压接在 REFP 与 REFN 管脚
上,电压不能超过芯片的电源电压,具体电压值如下表:
表8 外部参考电压和 RAN 的关系表
RAN(ACR.2)
电源电压(V)
参考差分电压(V)
备注
0
5
<=2.5
1
5
<=5
0
3.0
<=1.25
1
3.0
<=2.5
3.6
时钟单元(Clock Unit)
CS1180 可以外接晶体、振荡器或时钟。如果接外部时钟,则从 MCLK 管脚输入,此时 XTAL
悬空。如果外部接晶体,电路要求如下:(要求在 MCLK 及 XTAL 管脚上同时接 10~20pF 的
电容)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com