Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CS1238 Datasheet(PDF) 13 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Part # CS1238
Description  24-bit Sigma-Delta ADC
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHIPSEA [Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.chipsea.com/
Logo CHIPSEA - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

CS1238 Datasheet(HTML) 13 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Back Button CS1238 Datasheet HTML 9Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1238 Datasheet HTML 10Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1238 Datasheet HTML 11Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1238 Datasheet HTML 12Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1238 Datasheet HTML 13Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1238 Datasheet HTML 14Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1238 Datasheet HTML 15Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1238 Datasheet HTML 16Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1238 Datasheet HTML 17Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 20 page
background image
CS1238
R
Re
ev
v..1
1..1
1
第
第 1133 页
页,
,共
共 2200 页
页
2.6
SPI 串口通信
CS1238 中采用 2 线 SPI 串行通信,通过 SCLK 和
DOUT
DRDY /
可以实现数据的接
收以及功能配置。
2.6.1
建立时间
在 ADC 数据输出速率为 10Hz 或 40Hz 时,数字部分需要有 3 个数据转换周期满足模
拟输入信号的建立和滤波器的建立时间要求;ADC 数据输出速率为 640Hz 或 1280Hz 时,
数字部分需要有 4 个数据转换周期满足模拟输入信号的建立和滤波器的建立时间要求。
CS1238 整个建立过程如下图所示:
电源上电\PowerDown
恢复\通道切换
完成
模拟
建立
DRDY
t1
t2
图5 CS1238 数据建立过程 1
PGA切换、速率切换
完成
模拟
建立
DRDY
t3
t2
图6 CS1238 数据建立过程 2
参数
描述(1)
最小值
典型值
最大值
单位
t1
电源上电\PowerDown 恢复\通道切换之后模拟所需的
建立时间
2
ms
t3
PGA 切换\速率切换之后模拟所需的建立时间
0.8
μs
t2
建立时间 (
DOUT
DRDY /
保持高电
平)
10\40Hz
300\75
ms
640\1280Hz
6.25\3.125
ms



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com