Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CS1243 Datasheet(PDF) 15 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Part # CS1243
Description  24-bit Sigma-Delta ADC
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHIPSEA [Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.chipsea.com/
Logo CHIPSEA - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

CS1243 Datasheet(HTML) 15 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Back Button CS1243 Datasheet HTML 11Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1243 Datasheet HTML 12Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1243 Datasheet HTML 13Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1243 Datasheet HTML 14Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1243 Datasheet HTML 15Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1243 Datasheet HTML 16Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1243 Datasheet HTML 17Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1243 Datasheet HTML 18Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1243 Datasheet HTML 19Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 30 page
background image
CS1243
R
Re
ev
v 1
1..0
0
第
第 1155 页
页,
,共
共 3300 页
页
3.3
可编程增益放大器(PGA)
内部的电压增益放大器可以编程配置增益为 1,2,4,8,16,32,64,128。通过使用 PGA
可以提高有效转换精度。例如,PGA=1,5V 满幅模数转换,有效识别电压为 1uV,但如果
PGA=128,39mV 满幅模数转换时,可最小可以识别 75nV 输入电压。
3.4
调制器(Modulator)
CS1243 的调制器是单环回、2 阶-调制器,调制器的采样频率可以通过 SPEED(ACR 寄存
器的 bit 5)控制,具体如下表所示:
表7 调制器采样频率表
晶振频率
(MHz)
SPEED
ADC 采样频率
(KHz)
数据输出速率(Hz)
陷波频率
(Hz)
DR = 00
DR = 01
DR = 10
2.4576
0
19.200
15
7.5
3.75
50/60
1
9.600
7.5
3.75
1.875
25/30
4.9152
0
38.400
30
15
7.5
100/120
1
19.200
15
7.5
3.75
50/60
3.5
误差校正(Calibration)
芯片校正分为自校正、外部系统校正,校正包括模数转换器偏移误差校正(OCAL)、模数转
换器增益校正(GCAL)。正在校正时,DRDY 维持为高,表示现在 AD 转换的结果不可用。
在芯片重新上电、外部环境温度改变、增益(PGA)改变后进行误差校正可保证模数转换的正
确。完成校正后 DRDY 管脚变低,即 DRDY 输出低电平时表示芯片已经完成校正。校正完成
后的第一个输出数据由于内部电路工作的延时导致不正确,不能作为正常模数转换数据。第二
个转换输出数据是正常的,可以使用。
3.5.1
自校正(Self Calibration)
CS1243 的自校正通过 CALSELF、GCALSELF、OCALSELF 三条指令来控制完成。执行
CALSELF 指令时,可以同时完成偏移误差校正(Offset Calibration)和增益误差校正(Gain
Calibration)。GCALSELF 指令只控制芯片完成增益校正,而 OCALSELF 则控制芯片完成偏
移校正。增益校正、偏移校正都在 8 个 TDATA 周期(AD 周期)内完成,TDATA 周期为输出
数据速率的倒数。如果执行 SEFLCAL 指令,则需要 15 个 TDATA 周期。
自校正时,CS1243 自动断开外部的输入信号而接内部电压。在执行增益误差校正时,CS1243
自动先将 PGA 设为 1,执行完增益误差校正后 CS1243 会将 PGA 的值还原成为用户设定的
值。但执行失调误差校正过程中,PGA 的设置没有发生变化。(注意在如果进行校正时外部
参考电压高于 AVDD-1.5V 时,输入模拟缓冲器必须关闭。)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com