Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CSU8RF3421 Datasheet(PDF) 68 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Part # CSU8RF3421
Description  12-bit ADC 8 - bit RISC FLASH FLASH MCU
PDF  131 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHIPSEA [Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.chipsea.com/
Logo CHIPSEA - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

CSU8RF3421 Datasheet(HTML) 68 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Back Button CSU8RF3421 Datasheet HTML 64Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3421 Datasheet HTML 65Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3421 Datasheet HTML 66Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3421 Datasheet HTML 67Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3421 Datasheet HTML 68Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3421 Datasheet HTML 69Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3421 Datasheet HTML 70Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3421 Datasheet HTML 71Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3421 Datasheet HTML 72Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 68 / 131 page
background image
CSU8RF3421/CSU8RF3422/CSU8RF3423
R
Re
ev
v..1
1..2
2
第
第 6688 页
页,
,共
共 113311 页
页
特性
R/W-0
SPICKR
SCR [7:0]
Bit7
Bit6
Bit5
Bit4
Bit3
Bit2
Bit1
Bit0
Bit 7:0 SCR [7:0]:SPI 时钟速率
SCR 决定了 SPI 通信中 SCK 的时钟频率。
1
]
0
:
7
[
SCR
CPUCLK
f
sck
其中,3<=SCR[7:0]<=255
SPIDAT 寄存器(地址为 73h)
特性
R/W-0
SPIDAT
SPIDAT [7:0]
Bit7
Bit6
Bit5
Bit4
Bit3
Bit2
Bit1
Bit0
Bit 7:0 SPIDAT [7:0]:SPI 发送和接收的数据
3.7.3 SPI 操作说明:
1、主模式
1) 设置 SPICKR,指定 SPI 时钟速率。
2) 设置 SPICFG,对 SPI 进行配置:选择主模式,相位,极性,选择 3 线或者 4 线模式。
3) 使能 SPI 中断:SPIIE 与 GIE。
4) 使能 SPI;
5) 向 SPI 数据寄存器 SPIDAT 中写入数据,SPI 模块就会自动开始发送和接收数据,发送或接收
完成时将产生中断。响应中断并清中断标志位,若需要接收数据则读取 SPIDAT 寄存器中的
数据,如果 SPIDAT 中的数据没有及时读取,将会被主机写入的数据覆盖;读数完成后继续
写入数据,开始下一个数据传输。
如果 SPI 正在进行数据传输,此时向数据寄存器写入数据会产生写冲突,WCOL 位置 1,
因此在写入数据后最好检查一下写冲突位,如果产生写冲突,则表示该数据未能发送出去,
软件清写冲突位 WCOL,等待此次通信完成后再重新写入。
6) 所有数据全部传输完成时,取消对从机的选择,关闭中断使能和 SPI 使能。
主机收发数据程序示例:
2、从模式
1) 设置 SPICFG,对 SPI 进行配置:选择从模式,相位,极性,选择 3 线或者 4 线模式。
2) 使能 SPI 中断:SPIIE 与 GIE。
MOVLW
08H
MOVWF
SPICKR
;SPI 通信波特率设置
MOVLW
50H
MOVWF
SPICFG
;SPI 设置,主模式,相位为 0,极性为 1,不使能多主模式,4 线模式
BCF
INTF3,2
;清 SPI 中断标志位
BSF
INTE3,2
;使能 SPI 中断
BSF
INTE,GIE
;打开中断总使能
BSF
SPICFG,7
;使能 SPI
MOVLW
a5h
MOVWF
SPIDAT
;发送数据 a5h,开始一次通信
……
;SPI 中断处理
MOVFW
SPIDAT
;SPI 接收数据处理



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com