Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM2611 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM2611
Description  Single/dual USB port charging protocol IC
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM2611 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM2611 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2611 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2611 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2611 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2611 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2611 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2611 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2611 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
引脚名
引脚编号
引脚描述
DP
1
连接
USB Connector 的 DP 引脚
GND
2
地引脚
NC
3
NC 引脚,浮空处理。
NC
4
NC 引脚,浮空处理。
VCC
5
电源输入引脚,加
1uF 电容到地
DM
6
连接
USB Connector 的 DM 引脚
HM2610
VCC
GND
SEL
DP
DM
3
2
1
4
5
引脚名
引脚编号
引脚描述
SEL
1
工作模式选择
高电平:苹果设备
2.4A
Float:苹果设备 1.0A
GND:Disable;DP,DM 不工作,处于高阻态
GND
2
地引脚
VCC
3
电源输入引脚,加
1uF 电容到地
DP
4
连接
USB DP 引脚
DM
5
连接
USB DM 引脚
7. 极限参数
参数
符号
值
单位
VCC 端口输入电压范围
VCC
-0.3 ~ 7
V
DP,DM 端口输入电压范围
VDP1,VDM1,VD2P,VDM2
-0.3~10
V
其他端口耐压范围
-0.3~6.5
V
结温范围
TJ
-40 ~ 150
℃
存储温度范围
Tstg
-60 ~ 150
℃
回流焊温度(
10sec)
Ts
260
℃
工作环境温度范围
TA
-40~150
℃
封装热阻
θJA
250
℃/W
封装热阻
θJC
110
℃/W
人体模型(
HBM)
ESD
4
KV



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com