Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM1494 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM1494
Description  Car charger
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM1494 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM1494 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1494 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1494 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1494 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1494 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1494 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
电流检测部分
电流检测
基准电压
VIS
VIN =12V, VOUT
=4.75V 工作在恒流模
式
105
110
115
mV
过温保护部分
过温保护
TOTP_R
VIN =24V, VOUT =5V,
TA =75℃,改变输出
负载电流
150
℃
过温保护迟滞
TOTP_HYS
30
40
50
℃
MOS 部分
漏-源端击穿电压
BVDSS
VGS=0V, ID=-250uA
-40
V
漏-源端导通阻抗
RDS(ON)
VIN=24V,VGS =-10V ,
ID=1.0A
80
m
Ω
功能描述
是一款内置 QC 2.0 快充协议的 USB 充电专用接口控制的降压型的电源管理 IC,
其采用非同步整流技术,且具有恒流恒压功能,转换效率可达 92%以上。
的工作电压范围为 8V-36V,内置 40V P-MOSFET ,最大输出电流可达 3.0A。当
应用于快充功能时其输出电压设为 5V 或 9V,对应的输出电流分别为 3.0A 和 1.7A。
恒流恒压模式控制
具有恒流恒压功能,外部电路简单。通过 IS 脚连接的采样电阻来调整输出恒
流值的大小,防止器件在过流或者短路条件下发生损坏。
软启动功能
内部集成软启动功能来防止芯片在电源开启瞬间因较大的浪涌电流而损坏。
输出过压保护功能
内置过压保护功能,当输出触发过压保护(一般发生在负载插拔瞬间或输出负
载电流过大导致线补过大时),
会关断输出。
输出短路保护功能
内置短路保护功能,当输出触发短路保护时,
将关断输出,并且逐周
期检测,当输出短路状态解除时,IC 自动恢复,并恢复输出状态,否则
将一直处
于短路保护状态,无输出。
过温保护功能
内置过温保护功能,当内部结点温度达到 150℃时,
将发生过温保护,
此时输出将会关断,当结点温度下降至 110℃时,
的过温保护状态将会被解除,系
统恢复正常输出
线损补偿功能
具有线损补偿功能,线补能力的大小取决于输出负载的大小,输出负载越大,
线补能力就越大。
HM1494



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com