Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM1495 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM1495
Description  Car charger
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM1495 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM1495 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1495 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1495 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1495 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1495 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1495 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1495 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1495 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1495 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
5. 引脚定义及功能描述
5.1 引脚定义
5.2 引脚描述
Pin
Name
Function Description
1
SDA
I2C 数据引脚。
2
PGATE
普通
A 口 PMOS 控制开关引脚。
3
LGATE
下
N 管扩展驱动引脚。
4
BST
上
N 管驱动 Bootstrap 引脚。
5
VDRV
驱动电源,接
0.1uF 陶瓷电容到地。
6
DM
USB DM。
7
DP
USB DP。
8
CSN
CC 电流检测负端。
9
CSP
CC 电流检测正端。
10, 11
NC
悬空。
12
COMP
外部补偿引脚。
13
MODE
模式选择,悬空选择普通
A 口优先,下拉 10K 选择 QC A
口优先。
14
INDET
普通
A 口负载接入检测引脚。
15
ODETP
普通
A 口负载电流检测正端。
HM1495



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com