Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM2507 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM2507
Description  Low belt current (less than 1uA)
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM2507 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM2507 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2507 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2507 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2507 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2507 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2507 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2507 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2507 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2507 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
3、电特性
3.1、 极限参数
除非另有规定,
Tamb=25℃
参 数 名 称
符 号
额 定 值
单 位
最大逻辑控制电源电压
Vcc(MAX)
6
最大功率电源电压
VM(MAX)
30
最大外加输出端电压
VOUT(MAX)
VM
最大外加输入电压
VIN(MAX)
VCC
V
最大峰值输出电流
IOUT(PEAK)
1.5
A
最大功耗
PD
1
W
结到环境热阻
θJAS
123
℃
/W
工作温度范围
Topr
-20~+85
℃
结温
Tj
150
℃
存储温度
Tstg
-55~+150
℃
245
焊接温度
Tstg
250
℃
注:(
1)、不同环境温度下的最大功耗计算公式为:PD=(150℃-TA)/θJA
TA 表示电路工作的环境温度,θJA 为封装的热阻。150℃表示电路的最高工作结温。
(
2)、电路功率的计算方法:P=I*I*R
其中
P 为电路功耗,I 为持续输出电流,R 为电路的导通内阻。电路功耗 P 必须小于最大功耗 PD
(
3)、电路工作条件超过绝对最大额定值规定的范围时,极有可能导致电路立即损坏。
3.2、推荐使用条件
注:(
1)、逻辑控制电源 VCC 与功率电源 VM 内部完全独立,可分别供电。当逻辑控制电源 VCC 掉
电之后,电路将进入待机模式。
参 数 名 称
符 号
最小
典型(
VM=24V)
最大
单 位
逻辑和控制电源电压
VCC
3
--
5.5
V
功率电源电压
VM
8
--
28
V
持续输出电流
Iout
0.5
A
3.3、电气特性( 除非另有规定,Tamb=25℃,VCC=5V,VM=24V)
参数名称
符号
测试条件
Min
Type
Max
单位
电源参数
VCC 待机电流
IVCCST
INA=INB=L;VCC=6V;VM=24V
0
10
uA
VM 待机电流
IVMST
INA=INB=L;VCC=5V
0
10
uA
VCC 静态电源电
流
ICC
INA=H、INB=L 或 INA=L、INB=H;
VCC=5V,VM=24V。输出端口悬
空
700
uA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com