Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM2515 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM2515
Description  Two-channel motor driver chip with adjustable drive current and constant current function
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM2515 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM2515 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2515 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2515 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2515 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2515 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2515 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2515 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2515 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
8. 应用电路图
8.1 小电流和低电压的正反转线路
A
-
+
MOTOR
+ C1
22UF
IN1
IN2
VCC
Riset
ISET
1
IN1
2
VIN
7
IN2
3
OUT1
6
OUT2
8
HM2515
OTSET
4
GND
5
Roffset
1、
如果对应马达驱动,不需要调整恒流时的
PWM 频率,OTSET 端口的电阻可以不接,对应固
定关断时间是
25US,如果根据马达特性,调整 OTSET 的外接电阻,可以调整 PWM 频率,
从而改善整体
EMI 干扰。
2、
在
PCB LAYOUT 时,C1 电容尽量靠近 HM2515 的 VIN 和 GND 端放置。
3、
芯片底部的散热片要与
PCB 上的地的铺铜连接,增加散热效果,降低芯片工作温度,具体请
参考后面的
DEMO 板的 PCB LAYOUT 图和 PCB 剖面图。
4、
限流保护与
ISET 电阻的关系为 Iset=1.23*200K/Riset。
8.2 大电流和高电压的正反转线路
A
-
+
MOTOR
+ C1
47UF
IN1
IN2
VCC
Riset
D2
IN5819
D1
IN5819
ISET
1
IN1
2
VIN
7
IN2
3
OUT1
6
OUT2
8
HM2515
OTSET
4
GND
5
Roffset
1、
如果对应马达驱动,不需要调整恒流的
PWM 频率,OTSET 端口的电阻可以不接,对应固定
HM2515
驱动电流可调和带恒流功能的两通道马达驱动芯片



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com