Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM3345 Datasheet(PDF) 2 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM3345
Description  Step-up, step-down, step-up and step-down LED driver chip
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM3345 Datasheet(HTML) 2 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM3345 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM3345 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM3345 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM3345 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM3345 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM3345 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM3345 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM3345 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
定购信息
定购型号
封装
温度范围
包装形式
打印
HM3345
SOP8-EP
-40 ℃到 105 ℃
编带
4,000 颗/盘
BP1808
XXXXXY
XYY
管脚封装
COMP
VDD
SW
CS
VOUT
DIM
GND
OVP
图 2 管脚封装图
管脚描述
管脚号
管脚名称
描述
1
OVP
过压保护端,连接至输出脚和地之间的分压电阻。
2
COMP
环路补偿端,连接补偿电阻(可选)串联补偿电容到地。
3
DIM
调光输入端,不调光时悬空。
4
GND
芯片地。
5
SW
开关端,连接内部 MOSFET 漏极及外部整流二极管阳极,保持 PCB 板
上连线尽可能短。
6
VDD
芯片内部电源输出端,连接 1uF 旁路电容到地。
7
VOUT
输出电压连接点,并提供芯片电源
8
CS
LED 电流采样端,连接采样电阻到 VOUT 端。
XX: 年号
YY: 周号
升压型、降压型、升降压型
LED 驱动芯片



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com