Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM4067C Datasheet(PDF) 3 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM4067C
Description  4A, 12V lead-acid battery charge management IC
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM4067C Datasheet(HTML) 3 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM4067C Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4067C Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4067C Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4067C Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4067C Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4067C Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4067C Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4067C Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4067C Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
管脚描述:
管脚序号
名称
说明
1
VG
内部电压调制器输出。为内部驱动电路提供电源,在
VG 管脚和
VCC 管脚之间需要接一个 100nF 的电容。
2
GND
地。输入电源的负输入端和电池负极。
3
充电状态指示端。漏极开路输出。在涓流,恒流和过充电状态,
内部晶体管将此管脚拉到低电平;否则,此管脚为高阻状态。
4
COM
回路补偿输入端。在此管脚到地之间串联连接一个
120Ω 的电阻
和一个
220nF 的电容。
5
BAT
电池正极连接端和充电电流检测负输入端。此管脚连接到电池
的正极。同时,此管脚和
CSP管脚测量电流检测电阻
RCS两端的
电压,并将此电压信号反馈给
HM4067C进行电流调制。
6
CSP
充电电流检测正输入端。此管脚和
BAT管脚测量电流检测电阻
RCS两端的电压,并将此电压信号反馈给HM4067C进行电流调制。
7
VCC
外部电源正极输入端。
VCC 也是内部电路的电源。此管脚到地
之间需要接滤波电容。
8
DRV
栅极驱动端。驱动片外
P 沟道 MOS 场效应晶体管的栅极。
极限参数
VCC,
到
GND 的电压…………………………………….………..….…-0.3V to 33V
DRV, VG 到 VCC 电压…………………………………………….……-8V to VCC+0.3V
CSP,BAT 到 GND 的电压………………………………………...………..…-0.3V to 28V
COM 到 GND 的电压…………………………………………………..…………...…….6.5V
存储温度
……………………………………………………………...……..…-65℃---150℃
工作环境温度
………………………….……………………………….…….…-40℃---85℃
焊接温度
(10 秒)…………………………………………………………..………..……260℃
超出以上所列的极限参数可能造成器件的永久损坏。以上给出的仅仅是极限范围,在这样的极限条件下工
作,器件的技术指标将得不到保证,长期在这种条件下还会影响器件的可靠性。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com