Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM5180 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM5180
Description  60W output synchronous high efficiency boost chip
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM5180 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM5180 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5180 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5180 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5180 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5180 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5180 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
3 引脚定义及功能描述
引脚分配图
VOUT
BST
FJ_EN
PGND
PGND
AGND
AVDD
FB
AGND
SW
SW
VOUT
SW
VIN
VOUT
FS_SET
NC
COMP
VOUT
PGOOD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
EN
12
13
11
14
OC_SET
VOUT
25(PAD)
PGND
SW
图
2 eTSSOP24 引脚分配图
引脚功能描述
表
3 HM5180 引脚描述
序号
符号
描述
1
NC
无连接。
2
FS_SET
通过外接电容到地设定工作频率,悬空时为默认最高频率。
3
FJ_EN
抖频使能脚。悬空或接地抖频功能有效,接高抖频功能无效。
4
AVDD
内部供电电源,外接
4.7uF 电容滤波
6
FB
输出电压反馈端。
5/7
AGND
信号地。
8
PGOOD
输出建立完成后输出高电平。
9
COMP
环路补偿脚。
10
VIN
电源输入脚。
11
EN
芯片使能脚,高电平有效。
12
OC_SET
输入端限流值设定脚,对地加电阻来决定限流值。
13/14/25
PGND
功率地。
15
BST
驱动电源自举脚。
16-19
SW
开关脚。
20-24
VOUT
输出脚。
HM5180
60W 输出同步高效升压芯片



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com