Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM5304 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM5304
Description  Wide Input Current Mode Boost High Brightness LED Driver IC
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM5304 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM5304 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5304 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5304 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5304 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5304 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5304 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5304 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5304 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5304 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
电气参数
(VIN = 12V,TA=-40°C到+85°C,除非注明,典型值在TA=+25°C测得)
参数
符号
测试条件
最小
典型
最大
单位
输入电压
VIN
4.5
32
伏特
工作电流
IVIN
VFB=1.3V,VSHDN=0V
700
810
920
微安
关断电流
ISD
SHDN=3V,VIN=12V
3.6
5.2
6.8
微安
SHDN=3V,VIN=30V
9
13
17
开关频率
fSW
正常工作
285
330
375
KHz
最大占空比
DMAX
93
最小开启时间
TMIN
100
纳秒
软启动时间
TSS
9.5
毫秒
过流保护阈值
VSW(OC)
在
ISW管脚测量
170
180
190
毫伏
FB管脚
反馈电压
VFB
正常工作
108
120
132
毫伏
FB 管脚偏置电流
IFB
-
100
0
+
100
纳安
SHDN管脚
输入高电平
VIH
2.3
伏特
输入低电平
VIL
0.5
伏特
SHDN管脚偏置电流
ISHDN
-
100
0
+
100
纳安
OVP管脚
OVP电压上升阈值
VOVPR
OVP管脚电压上升
1.155
1.205
1.255
伏特
OVP电压下降阈值
VOVPF
OVP管脚电压下降
1.101
1.151
1.201
伏特
OVP管脚偏置电流
IOVP
-
100
0
+
100
纳安
DIM管脚
输入高电平
VDIMR
DIM管脚电压上升
2.0
伏特
输入低电平
VDIMF
DIM管脚电压下降
0.6
伏特
SHDN管脚偏置电流
IDIM
-
100
0
+
100
纳安
DRV管脚
输出电流
VDRV=4V
0.8
安培
吸收电流
VDRV=1V
1.5
安培
下降时间
tf
CDRV=2nF
22
纳秒
上升时间
tr
CDRV=2nF
30
纳秒
VCC管脚
输出电压
VCC
IVCC=0.1mA到4mA,
VIN=5.5V到32V
4.7
5.3
伏特
负载调制特性
IVCC=0.1mA到4mA
5
欧姆
输入电源调制特性
VIN=6V到32V,IVCC=3mA
6
毫伏
输入电源抑制比
PSRR
IVCC=3mA,fIN=10kHz
-35
分贝
启动时间
tSTART
VCC=0到4.5V,COUT=4.7uF
5
毫秒



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com