Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM5422 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM5422
Description  2 lithium iron phosphate battery protection IC
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM5422 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM5422 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5422 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5422 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5422 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5422 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5422 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5422 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5422 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5422 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 16 page
background image
6.3. 特性代码-其它功能选择
表
3、特性代码-其它功能选择表
特性代码
向
0V 电池充电功能
休眠功能
/过放自恢复功能
A
允许
有休眠功能
B
允许
有过放自恢复功能
C
禁止
有过放自恢复功能
7. 封装、脚位及标记信息
表
4、SOT-23-6 封装
脚位
符号
说明
1
OD
放电控制用
MOSFET 门极连接端子
2
OC
充电控制用
MOSFET 门极连接端子
3
CS
过电流检测输入端子,充电器检测端子
4
VC
电池
1 负极、电池 2 正极连接端子
5
VDD
正电源输入端子,电池
1 正极连接端子
6
VSS
接地端,负电源输入端子,电池
2 负极连接端子
22:产品名称。
#:序列号,按 A~Z 顺序设定。
&:特性代码,按 A~Z 顺序设定。
XXXX:日期编码。
8. 绝对最大额定值
表
5、绝对最大额定值(VSS=0V,Ta=25℃,除非特别说明)
项目
符号
规格
单位
VDD 和 VSS 之间输入电压
VDD
VSS-0.3~VSS+10
V
OC 输出端子电压
VOC
VDD-33~VDD+0.3
V
OD 输出端子电压
VOD
VSS-0.3~VDD+0.3
V
CS 输入端子电压
VCS
VDD-33~VDD+0.3
V
工作温度范围
TOP
-40~+85
℃
储存温度范围
TST
-40~+125
℃
容许功耗
PD
250
mW
.
H
M5422
2 节磷酸铁锂电池保护 IC



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com