Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM5424 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM5424
Description  H User Manual V1.0
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM5424 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM5424 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5424 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5424 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5424 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5424 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5424 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5424 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5424 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5424 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
2.5 充电过流状态
正常工作状态下的电池,在充电过程中,如果 CS 端子电压低于充电过流检测电压 VCOC,且持续时间超过充
电过流保护检测延迟时间 tCOC,则 H
关断充电控制用 FET,断开充电回路停止充电。这种状态称为充
电过流状态。
移除充电器,使 CS 电压高于 VCOC,芯片将从充电过流状态恢复至正常状态。
2.6 向 0 V 电池充电功能
被连接的电池电压因自身放电,在变为 0V 的状态下仍可以进行充电的功能。在 EB+端子和 EB-端子间连接
大于 V0CHA 的充电器时,充电控制用的门极电压固定为 VCC 电压。借助于充电器电压,当充电控制用 FET
的门极和源极间电压达到翻转电压以上时,充电控制用 FET 将被导通而开始充电。此时,放电控制用 FET
被截止,充电电流通过放电控制用 FET 寄生二极管流动。在电池电压变为过放电解除电压 VDLn(n=1,2)以上
时恢复到通常状态。
注意:
1、有完全放电后不被推荐再度充电的锂离子电池。当决定向 0V 电池充电时,请向电池厂商确认详细信息。
2、对于过电流检测功能来说,向 0V 电池的充电功能更具优先权。因此,在电池电压较低时会强制充电,
不能检测过电流情况。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com