Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM5805 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM5805
Description  Mobile Power Management IC
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM5805 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM5805 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5805 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5805 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5805 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5805 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5805 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5805 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5805 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5805 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
八、 功能描述
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN TYP MAX UNITS
IQ
待机功耗
VBAT =4.2V
55
75
uA
RON-IRB
Input reverse blocking switch Rdson
75
mΩ
RON-TS
Top switch Rdson
35
mΩ
RON-BS
Bottom switch Rdson
35
mΩ
◆
充电管理
1. 充电状态
芯片
VIN 电压超过 VUVLO-RS 且 VIN 超过 VBAT 电压 VREV 后,芯片进入充电状态。
2. 充电功能
芯片采用同步整流开关方式对电池进行涓流、恒流、恒压三段式充电。当电池电压低于
VTRKL 时进
行涓流充电;当电池电压高于
VTRKL 时进行恒流充电;当电池电压接近 VBAT-REG 时进行恒压充电,此时
充电电流开始逐渐减小,当电流减小到
IFULL 时,判断电池已经充饱,芯片终止充电,待电池电压降低
到
VRECHG 后进行再次充电(Recharge)。
3. 充电电流设定(ICHG 功能)
充电电流由输入
VIN 端的限流值 IVIN-CHG 决定,当输入供电不足或芯片温度过高时,IVIN-CHG 会下
降。
4. 充饱电压设定(BDIV 功能)
HM5805 的子型号可以设定从
4.20V~4.40V 不同的充饱电压值。详见可选功能
5. 充电软启动功能
当电池直接进入恒流充电时,芯片会控制充电电流逐渐增大到设定值,避免了瞬间大电流冲击引起
的各种问题。
6. 加速充饱功能
在
VBAT 接近 VBAT-REG 时芯片会略微提高 VBAT-REG 的电压,减少恒压充电时间。
7. 输入过压保护
输入电压过高,超过
VIN-OVP 时,芯片会控制关闭 USB 输出,防止接在 USB 的便携设备因为过压而
损坏,输入电压正常后状态解除。
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNITS
ICC-CHG
芯片工作电流
VIN =5V 充电状态
4.0
mA
VUVLO-RS
VUVLO-DN
电源欠压门槛
VIN 从低到高
VIN 从高到低
4.2
3.5
V
V
VREV
输入防反门槛
VIN-VBAT
VIN Rising
VIN Falling
150
50
mV
mV
VTRKL
涓流转恒流
迟滞电压
VBAT 从低到高
VBAT 从高到低
3.00
0.30
V
V
VBAT-REG
浮充门槛电压
4.16
4.20
4.24
V
IFULL
充电判饱电流
VIN=5.0V
300
mA
VRECHG
复充门槛电压
VBAT rising
VBAT falling
4.05
4.00
V
V
移动电源管理
IC



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com