Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

VR1208R Datasheet(PDF) 1 Page - Tripp Lite. All Rights Reserved

Part # VR1208R
Description  Regulador de Voltaje de 1200VA - Regulaci처n autom찼tica de voltaje con supresi처n de sobretensiones
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TRIPPLITE [Tripp Lite. All Rights Reserved]
Direct Link  http://www.tripplite.com/
Logo TRIPPLITE - Tripp Lite. All Rights Reserved

VR1208R Datasheet(HTML) 1 Page - Tripp Lite. All Rights Reserved

  VR1208R Datasheet HTML 1Page - Tripp Lite. All Rights Reserved VR1208R Datasheet HTML 2Page - Tripp Lite. All Rights Reserved  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Regulador de Voltaje de 1200VA - Regulación
automática de voltaje con supresión de
sobretensiones
NÚMERO DE MODELO: VR1208R
General
El sistema de regulación automática de voltaje (AVR) de 1200 VA / Protege equipos electrónicos
sensibles, accesorios de computadora y equipo de home theater contra daños y problemas de
desempeño relacionados con la energía / Extiende la vida útil del equipo conectado proporcionando
condiciones de voltaje óptimas para eficiencia mejorada y temperaturas internas de operación más
frescas / Confiables circuitos de corrección de voltaje basados en transformador mantienen una salida
nominal de 120V durante fluctuaciones de voltaje entre 100 y 145V / Dos niveles de estabilización de
voltaje ofrecen una respuesta predeterminada para sobrevoltajes y caídas de voltaje / Evita daños al
equipo y problemas de rendimiento relacionados con la energía para accesorios de computadora,
impresoras, equipo home theater, componentes de A/V y otros dispositivos electrónicos sensibles /
supresión de sobretensiones y ruido EMI/RFI / Permite cargas hasta 1200 VA, 8 tomacorrientes CA /
Cable de alimentación CA de 0.9 m [3 pies] / 3 LEDs de diagnóstico muestran elevación de voltaje, corte
y operación normal.
Características
Mantiene una salida nominal regulada de 120 V (+12%/-12%) en un rango de entrada de 100 a 145V.
q
Protege aparatos electrónicos delicados, accesorios de computadora y equipo Home Theater de daños
relacionados con la energía y de problemas de rendimiento
q
Extiende la vida útil del equipo conectado al ofrecer condiciones óptimas de voltaje para una eficiencia
mejorada y temperaturas de operación internas más frescas
q
Dos niveles de estabilización de voltaje ofrecen respuesta a sobrevoltajes y caídas de voltaje
q
Voltajes de entrada superiores a 130V se reducen en 12% (+/- 3V)
q
Voltajes de entrada inferiores a 110V son elevados un 12% (+/- 7V)
q
Destacado
Regulación automática de
voltaje (AVR) y supresión de
sobretensiones CA
q
Mantiene una salida nominal
regulada de 120V en un rango
de entrada de 100 a 145 V.
q
1200 VA
q
8 tomacorrientes NEMA 5-15R,
cable de alimentación CA de 0.9
m [3 pies]
q
Los LEDs muestran operación
de elevación de voltaje, corte y
normal
q
El Paquete Incluye
Acondicionador de línea
VR1208R.
q
Manual de instrucciones con
información sobre la garantía.
q
1 / 2


Similar Part No. - VR1208R

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Cornell Dubilier Electr...
VR12 CDE-VR12 Datasheet
490Kb / 3P
Type VR Vertical Mounting Clamp, Type TH Horizontal Mounting Clip
VR12A CDE-VR12A Datasheet
490Kb / 3P
Type VR Vertical Mounting Clamp, Type TH Horizontal Mounting Clip
VR12B CDE-VR12B Datasheet
490Kb / 3P
Type VR Vertical Mounting Clamp, Type TH Horizontal Mounting Clip
logo
Knowles Electronics
VR12B KNOWLES-VR12B Datasheet
260Kb / 3P
Type VR Vertical Mounting Clamp
More results

Similar Description - VR1208R

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Extech Instruments Corp...
PM100-S EXTECH-PM100-S Datasheet
59Kb / 1P
Medidor de potencia de fibra 짰tica con foto detector de silicio
logo
List of Unclassifed Man...
CW8700 ETC2-CW8700 Datasheet
106Kb / 5P
FICHE DE DONN횋ES DE S횋CURIT횋
logo
Hammond Manufacturing L...
DNFK HAMMOND-DNFK Datasheet
55Kb / 1P
ENSEMBLES DE FRILLES DE VENTILATION
DSTOPK HAMMOND-DSTOPK Datasheet
44Kb / 1P
TROUSSE DE BUTEES DE PORTE
EMF HAMMOND-EMF Datasheet
52Kb / 1P
Ensemble de pieds de montage Eclipse
1485Z HAMMOND-1485Z Datasheet
50Kb / 1P
Tron챌ons de rotation de 12 po
EPIN HAMMOND-EPIN Datasheet
52Kb / 1P
Broches de charniere de remplacement Eclipse
FRCMCD HAMMOND-FRCMCD Datasheet
70Kb / 1P
Separateur de chemins de cables
RR19TM HAMMOND-RR19TM Datasheet
64Kb / 2P
Gestionnaire de cables de toit
logo
Pentair plc. All rights...
3150 PENTAIR-3150 Datasheet
275Kb / 2P
VANNE DE COMMANDE DE 2 POUCE
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com