Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM8024A Datasheet(PDF) 5 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM8024A
Description  With two light control outputs for dual lamp drive
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM8024A Datasheet(HTML) 5 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM8024A Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8024A Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8024A Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8024A Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8024A Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8024A Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8024A Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
第
7 页 共 9 页
2.5.3 重点说明
当介质材料及厚度等差异较大时,可通过调整
VC 口与 GND 之间的采样电容来调节触摸灵敏度。
电容容值越大,灵敏度越高;电容容值越小,灵敏度越低。并不是电容越大就越灵敏,不合适的电容,
会导致过灵敏或反应迟钝,调整依据以手指刚好接触到触摸介质有反应为最佳,如果需要用力压才有
反应,说明灵敏度不够,如果还没有接触到介质就有反应,说明灵敏度过高。具体应根据实际应用的
PCB 和模具外壳相结合来调整,定案后,生产过程中无需再重新调整。
(不建议使用瓷片电容作为灵敏度电容,可选用贴片电容或涤纶电容或其他温漂量较小的电容)
如果电源的文波幅度达到了
0.2V,建议要对电源做特别处理,比如增加稳压或是滤波等。
3、 技术参数
工作电压
3V-5.5V
输出电压
GND-VDD
工作电流
2mA
待机电流
50uA
工作温度
-20℃-85℃
存储温度
-50℃-125℃
按键响应速度
100ms
感应厚度
小于
12mm(根据不同材质不同)
待机电流测试环境:调节电容选用
472,电压选用 4V,在灯关断时的平均电流值。
4 、注意事项
4.1
电源部分
由于
IC 检测时,电压的微小变化容易引起误操作,要求电源的纹波和噪声要小,要注意避免由电源串入
的外界强干扰,在使用过程中必须能有效隔离外部干扰及电压突变,因此要求电源有较高的稳定度。建议采用
如图所示
78L05 组成的稳压电路:
电源电路
HM802



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com