Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM8256 Datasheet(PDF) 21 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM8256
Description  3/4/5 lithium battery pack protection chip
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM8256 Datasheet(HTML) 21 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Back Button HM8256 Datasheet HTML 17Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8256 Datasheet HTML 18Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8256 Datasheet HTML 19Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8256 Datasheet HTML 20Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8256 Datasheet HTML 21Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8256 Datasheet HTML 22Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8256 Datasheet HTML 23Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8256 Datasheet HTML 24Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8256 Datasheet HTML 25Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 25 page
background image
HM8256
直流电气特性 (无特别说明,电气特性在25
°C下测得)
21
符号
参数
最小值 典型值 最大值 单位
测试条件
VCV
过充电保护阈值电压
3.3
-
4.5
V
档位:
50mV
VOCA 过充电保护阈值电压精度
-
-
±25
mV
TCO
过充电保护阈值电压温度系数
-1.0
0
1.0
mV/°C 温度范围:-40°C - 85°C
tCD
过充电保护延时
0.5
1
1.5
s
CHD管脚外接0.1μF电容
VCRV 过充电保护解除电压
3.2
-
4.5
V
VOCRA 过充电保护解除电压精度
-
-
±50
mV
VCRV ≠ VCV
±25
VCRV = VCV
tOVR
过充电恢复延时时间
50
100
150
ms
VCHSE-M 过充电迟滞解除电平 (CHSE)
0.4
0.45
0.5
V
V1=V2=V3=V4=3.1V, V5=VCV-0.01V, MS=1
VDV
过放电保护阈值电压
1.8
-
3.0
V
档位:
100mV
VODA 过放电保护阈值电压精度
-
-
±50
mV
tDD
过放电保护延时
50
100
150
ms
DSD管脚外接0.1μF电容
tPD
过放电保护进低功耗模式延时
3
5
7
s
VDRV 过放电保护解除电压
1.8
-
3.4
V
VODRA 过放电保护解除电压精度
-
-
±100
mV
VDRV ≠ VDV
±50
VDRV = VDV
tLVR
过放电恢复延时时间
0.4
1
1.6
ms
VOB
平衡开启电压
3.1
-
4.4
V
档位:
50mV
VOBA 平衡开启电压精度
-
-
±25
mV
RBL
平衡内阻
75
150
400
Ω
V1=V2=V3=V4=VDV + 0.1V, V5=VOB
V1=V2=V3=V5=VDV + 0.1V, V4=VOB
V1=V2=V4=V5=VDV + 0.1V, V3=VOB
V1=V3=V4=V5=VDV + 0.1V, V2=VOB
V2=V3=V4=V5=VDV + 0.1V, V1=VOB
tBL
平衡开启延时
-
10
-
ms
tBLR
平衡释放延时
-
10
-
ms
VDC1 放电过流1保护阈值电压
0.05
-
0.3
V
档位:
50mV
VIDA1 放电过流1保护阈值电压精度
-
-
±15
mV
tID1
充放电过流
1保护延时
10
20
30
ms
CDC管脚外接0.1μF电容
VDC2 放电过流2保护阈值电压
0.2
-
1
V
档位:
100mV
VIDA2 放电过流2保护阈值电压精度
-
-
±100
mV
tID2
放电过流
2保护延时
150
200
250
μs
放电
MOSFET栅极电容为4700pF
VCC1 充电过流1保护阈值电压
-0.3
-
-0.05
V
档位:
50mV
VICA
充电过流
1保护阈值电压精度
-
-
±15
mV
tIC1
充放电过流
1保护延时
10
20
30
ms
CDC管脚外接0.1μF电容
VCC2 充电过流2保护阈值电压
-0.5
-
-0.1
V
档位:
100mV
VICA2 充电过流2保护阈值电压精度
-
-
±40
mV
tIC2
充电过流
2保护延时
150
200
250
μs
充电
MOSFET栅极电容为4700pF
tD1/tD2 充放电过流1/2恢复延时时间
100
200
300
ms
CDC管脚外接0.1μF电容
23
TH
高温保护阈值温度
50
-
70
°C
档位:
10°C
TL
低温保护阈值温度
-20
-
0
°C
档位:
10°C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com