Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM8870 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM8870
Description  3.5W/3.7V, ultra low EMI, ultra low noise, anti-breaking, mono AB/D dual mode audio amplifier
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM8870 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM8870 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8870 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8870 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8870 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8870 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8870 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8870 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
3.5W/3.7V,超低 EMI,超低噪声,防破音,单声道 AB/D 类双模音频功放
3 引脚定义及功能描述
引脚分配图
CP_OUT
PGND
VBAT
CP2
CTRL
INP
VON
PVDD
PVDD
PGND
CN1
CN2
INN
VOP
AGND
1
2
3
4
5
6
7
8
16
15
14
13
12
11
10
9
CP1
图
2 eTSSOP16 引脚分配图(TOP VIEW)
引脚功能描述
表
3 HM8870 引脚描述
序号
符号
描述
1
CN2
CN2 与 CP2 之间接 4.7uF 电容。
2
PGND
功率地。
3
CP2
CN2 与 CP2 之间接 4.7uF 电容。
4
VBAT
电池电源输入端。
5
CTRL
AB 类和 D 类模式切换控制,power down 控制。
6
INP
音频信号正向输入端。
7
INN
音频信号负向输入端。
8
AGND
模拟地。
9
PVDD
功放部分功率电源输入。
10
VON
音频功放负向输出端。
11
PGND
功率地。
12
VOP
音频功放正向输出端。
13
PVDD
功放部分功率电源输入
14
CP_OUT 升压输出
15
CP1
CN1 与 CP1 之间接 4.7uF 电容。
16
CN1
CN1 与 CP1 之间接 4.7uF 电容。
HM8870



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com