Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM8877 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM8877
Description  7.4W Class F, with automatic gain control audio amplifier
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM8877 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM8877 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8877 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8877 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8877 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8877 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8877 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8877 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8877 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8877 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
4 / 10
原理框
原理框
原理框
原理框图
图
图
图
图六 HM8877 原理框图
管脚说明
管脚说明
管脚说明
管脚说明
No.
No.
No.
No.
管脚名称
管脚名称
管脚名称
管脚名称
IO
IO
IO
IO
功
功
功
功
能
能
能
能
1
CTRL
I
模式控制(关断、ALC 和 Non-ALC 工作模式控制)
2
MODE
I
模式切换开关,默认为高电平 D 类,低为 AB 类
3
INP
I
音频信号正向输入端
4
INN
I
音频信号负向输入端
5
VON
O
音频信号负向输出端
6
VDD
IO
电源
7
GND
IO
电源地
8
VOP
O
音频信号正向输出端
7.4W
F 类
类
类
类 、
、
、
、带自动增益控制
带自动增益控制
带自动增益控制
带自动增益控制音频功放
音频功放
音频功放
音频功放



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com