Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM8879 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM8879
Description  Mono built-in synchronous boost, long battery life, anti-breaking F-class audio amplifier
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM8879 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM8879 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8879 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8879 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8879 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8879 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8879 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8879 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8879 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8879 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
4 / 10
电气参数
电气参数
电气参数
电气参数
1
:
:
:
:静态
静态
静态
静态电气
电气
电气
电气参数
参数
参数
参数
MODE=VDD
, ClassD 模式,VBAT=4.2V,TA=25℃的条件下:
信号
信号
信号
信号
参数
参数
参数
参数
测试条件
测试条件
测试条件
测试条件
最小值
最小值
最小值
最小值 典型值
典型值
典型值
典型值 最大值
最大值
最大值
最大值
单位
单位
单位
单位
VBAT
电源电压
/
2.8
3.7
4.2
V
PVDD
升压电压
/
5.5
V
IDD
静态电源电流
VBAT=4.2V
,VTRL=VDD,IO=0A
3
mA
ISHDN
关断电流
VDD=2.5V
到 5.5V
0.1
3
uA
FSW
振荡频率
VDD=2.5V
到 5.5V
480
kHz
Vos
输出失调电压
VBAT=5V,VIN=0V
10
mV
η
效率
%
THD+N=10%, f=1kHz,RL=4Ω
;
90
OTP
过温保护
155
℃
VCTRL
CTRL阈值
(硬件设置模式)
普通模式
0.55VB
AT
VBAT
V
防失真模式
0.8
0.5VBA
T
0.55VB
AT
关断模式
0.2
RDSON
静态导通电阻
IDS=0.5A
VGS=4.2V
P_MOSFET
180
mΩ
N_MOSFET
140
2
:
:
:
:动态
动态
动态
动态电气
电气
电气
电气参数
参数
参数
参数
VDD=5V
,TA=25℃的条件下:
信号
信号
信号
信号
参数
参数
参数
参数
测试条件
测试条件
测试条件
测试条件
最小值
最小值
最小值
最小值 典型值
典型值
典型值
典型值 最大值
最大值
最大值
最大值
单位
单位
单位
单位
Po
输出功率
THD+N=10%, f=1kHz
RL=4Ω
;
VDD=4.2V
-
4.3
-
W
-
THD+N=1%, f=1kHz
RL=4Ω
;
VDD=4.2V
-
3.5
-
W
-
THD+N
总谐波失真加噪声
VDD=4.2V Po=0.6W,
RL=4Ω
f=1kHz
0.07
%
PSRR
电源电压抑制比
VDD=4.2V, VRIPPLE=200mVRMS,
RL=4Ω,
64
dB
SNR
信噪比
VDD=4.2V, Vorms=1V, Gv=20dB
85
dB
HM8879
单
单
单
单声道
声道
声道
声道内置
内置
内置
内置同步
同步
同步
同步升压
升压
升压
升压、
、
、
、超长
超长
超长
超长续航
续航
续航
续航、
、
、
、防破音
防破音
防破音
防破音 F 类
类
类
类音频功放
音频功放
音频功放
音频功放



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com