Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM9024 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM9024
Description  The brightness of the light can be adjusted as needed, the range is wide, and the operation is simple and convenient
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM9024 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM9024 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM9024 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM9024 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM9024 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM9024 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM9024 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM9024 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
2.2
功能描述
方案有两种功能可选,由
OPT 管脚的输入状态来决定。具体如下:
1)OPT 接电源:不同色温下 LED 亮度无级调节。
2)OPT 接地端:不同色温下 LED 亮度五档调节。
1、初始上电时,灯为关灭状态。
2、按开关键,可以控制当前模式下灯光的亮灭。
3、按模式切换键可以实现模式的切换(LED1 亮 LED2 灭---LED1 灭 LED2 亮---LED1 亮 LED2 亮),如此循
环。关灯状态下,按此按键可以实现开灯功能。
4、亮度增加键:
无级调光功能下可实现当前模式下灯光亮度的无级增加调节。短按灯光亮度分段增加,长按(超过
500ms)灯光亮度逐渐增加,松开时灯光亮度停在对应的亮度,若长按时间超过 3 秒钟,则灯光亮度达到最大
亮度后不再变化,灯光的调节范围
5%-100%;
五档调光功能下实现亮度五档增加调节,亮度达到最大亮度后不再变化;
5、亮度降低键:
无级调光功能下可实现当前模式下灯光亮度的无级降低调节。短按灯光亮度分段降低,长按(超过
500ms)灯光亮度逐渐降低,松开时灯光亮度停在对应的亮度,若长按时间超过 3 秒钟,则灯光亮度达到最小
亮度后不再变化,灯光的调节范围
100%-5%;
五档调光功能下实现亮度五档降低调节,亮度达到最低亮度后不再变化;
6、带亮度和色温记忆功能,在电源不断电的情况下,每次点击触摸关灯时的色温和亮度会被记忆,下次点
击触摸开灯时会停在该模式下。
2.3
按键操作方法
在生产过程中,当按键裸露在空气中时,如果用手指直接触碰按键的金属弹簧,由于人身体接着大地,会
有
50Hz 的工频干扰进入到芯片,可能会造成检测不到按键或者按键连续响应。
正确的按键方法是:
1、在弹簧上放一块薄玻璃(4mm 左右);
2、用铅笔,螺丝刀等物品触碰;
3、用手指甲触碰。
2.4
防水模式
HM9024 芯片内置防水工作模式。在防水模式下,无论面板上有溅水、漫水甚至完全被水淹没,按键都可
以正确快速的响应。不同于目前一般感应按键在面板溅水、漫水时容易误动作,积水后反应迟钝或误响应的情
况。
HM9024



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com