Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM9309 Datasheet(PDF) 2 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM9309
Description  3.5W with digital volume control / anti-shaving top low EMI mono Class D audio power amplifier
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM9309 Datasheet(HTML) 2 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM9309 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM9309 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM9309 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM9309 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM9309 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM9309 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM9309 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM9309 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM9309 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 14 page
background image
引脚信息
1
2
3
4
5
10
9
8
7
6
BYPASS
UP
DN
IN-
OUT-
GND
CTRL
顶视图
IN+
OUT+
VDD
引脚定义*1
MSOP/DFN
引脚号
引脚
名称
I/O
ESD
保护电路
功能
1
BYPASS
A
PN
模拟参考电压
2
UP
A
PN
音量增加
3
DN
A
PN
音量减小
4
IN-
A
PN
同相输入端(差分
-)
5
IN+
A
PN
同相输入端(差分
+)
6
OUT+
O
-
同相输出端(
BTL+)
7
VDD
Power
-
电源
8
GND
GND
-
9
OUT-
O
-
反相输出端(
BTL-)
10
CTRL
I
PN
ACF模式和关断模式控制端
1 I: 输入端
O: 输出端
A: 模拟端
当大于
VDD的电压外加于PN保护型端口(ESD保护电路由PMOS和NMOS组成)时,PMOS电路将有漏电流流过。
电气特性
极限工作条件*2
参数
符号
最小值
最大值
单位
电源电压范围
VDD
-0.3
5.8
V
模拟、输入引脚电压范围
(IN+, IN-, BYPASS, CTRL)
VIN
VSS-0.3
VDD+0.3
V
工作环境温度范围
TA
-40
85
工作结温范围
TJ
-40
150
储存温度
TSTG
-50
150
2: 为保证器件可靠性和寿命,以上绝对最大额定值不能超过。否则,芯片可能立即造成永久性损坏或者其可靠性大大恶化。若输入端电压
在可能超过
VDD/GND的应用环境中使用,推荐使用一个外部二极管来保证该电压不会超过绝对最大额定值。
推荐工作条件
参数
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
电源电压
VDD
2.5
5
5.5
V
工作环境温度
Ta
tSD (Min.)=50ms
-20
25
85
tSD (Min.)=80ms
-30
: VDD的上升时间应当超过1μs。
HM9309
高保真超低
EMI 音频功率放大器系列



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com